データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74HC1GU04 データシート(PDF) 9 Page - NXP Semiconductors

部品番号 74HC1GU04
部品情報  Inverter
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74HC1GU04 データシート(HTML) 9 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74HC1GU04_15 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74HC1GU04_15 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74HC1GU04_15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74HC1GU04_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74HC1GU04_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74HC1GU04_15 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74HC1GU04_15 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74HC1GU04_15 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74HC1GU04_15 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
74HC1GU04_5
© NXP B.V. 2007. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 05 — 10 July 2007
9 of 12
NXP Semiconductors
74HC1GU04
Inverter
Fig 15. Package outline SOT753 (SC-74A)
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
SOT753
SC-74A
wB
M
bp
D
e
A
A1
Lp
Q
detail X
HE
E
v M A
A
B
y
0
1
2 mm
scale
c
X
13
2
4
5
Plastic surface-mounted package; 5 leads
SOT753
UNIT
A1
bp
cD
E
HE
Lp
Qy
w
v
mm
0.100
0.013
0.40
0.25
3.1
2.7
0.26
0.10
1.7
1.3
e
0.95
3.0
2.5
0.2
0.1
0.2
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
0.6
0.2
0.33
0.23
A
1.1
0.9
02-04-16
06-03-16


同様の部品番号 - 74HC1GU04_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC1GU04-Q100 NEXPERIA-74HC1GU04-Q100 Datasheet
234Kb / 13P
   Single unbuffered inverter
logo
NXP Semiconductors
74HC1GU04GV NXP-74HC1GU04GV Datasheet
97Kb / 12P
   Inverter
Rev. 05-10 July 2007
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC1GU04GV NEXPERIA-74HC1GU04GV Datasheet
246Kb / 13P
   Single unbuffered inverter
Rev. 7 - 4 February 2022
74HC1GU04GV-Q100 NEXPERIA-74HC1GU04GV-Q100 Datasheet
234Kb / 13P
   Single unbuffered inverter
74HC1GU04GV-Q100 NEXPERIA-74HC1GU04GV-Q100 Datasheet
244Kb / 13P
   Single unbuffered inverter
Rev. 3 - 4 February 2022
More results

同様の説明 - 74HC1GU04_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74LVC1GU04 PHILIPS-74LVC1GU04 Datasheet
96Kb / 15P
   Inverter
2004 Sep 21
logo
Sumida Corporation
CIUH7D45 SUMIDA-CIUH7D45 Datasheet
160Kb / 1P
   INVERTER
logo
Toshiba Semiconductor
TC7S04FTE85LF TOSHIBA-TC7S04FTE85LF Datasheet
183Kb / 7P
   Inverter
logo
Unisonic Technologies
U74AHCT3G04 UTC-U74AHCT3G04 Datasheet
193Kb / 5P
   INVERTER
logo
NXP Semiconductors
74HC3G04 NXP-74HC3G04 Datasheet
91Kb / 13P
   Inverter
Rev. 03-2 July 2008
logo
Toshiba Semiconductor
TC7SZ04AFE TOSHIBA-TC7SZ04AFE_07 Datasheet
153Kb / 5P
   Inverter
TC7SU04F TOSHIBA-TC7SU04F_01 Datasheet
225Kb / 6P
   INVERTER
TC7S04F TOSHIBA-TC7S04F_01 Datasheet
229Kb / 6P
   INVERTER
TC7SZ04AFS TOSHIBA-TC7SZ04AFS Datasheet
166Kb / 6P
   INVERTER
logo
Renesas Technology Corp
RJP65D05DWA RENESAS-RJP65D05DWA Datasheet
157Kb / 4P
   Inverter
RJP65M04DWA RENESAS-RJP65M04DWA_15 Datasheet
147Kb / 4P
   Inverter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com