データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF2804PBF データシート(PDF) 11 Page - International Rectifier

部品番号 IRF2804PBF
部品情報  Advanced Process Technology
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF2804PBF データシート(HTML) 11 Page - International Rectifier

Back Button IRF2804PBF_15 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF2804PBF_15 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF2804PBF_15 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF2804PBF_15 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF2804PBF_15 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF2804PBF_15 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF2804PBF_15 Datasheet HTML 10Page - International Rectifier IRF2804PBF_15 Datasheet HTML 11Page - International Rectifier IRF2804PBF_15 Datasheet HTML 12Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
IRF2804/S/LPbF
www.irf.com
11
TO-262 Part Marking Information
TO-262 Package Outline
Dimensions are shown in millimeters (inches)
6TT@H7G`
GPUÃ8P9@
S@8UDAD@S
DIU@SI6UDPI6G
6TT@H7G@9ÃPIÃXXÃ (Ã ((&
I‚‡r)ÃÅQÅÃvÃh††r€iy’Ãyvr
ƒ‚†v‡v‚Ãvqvph‡r†ÃÅGrhqA…rrÅ
DIÃUC@Ã6TT@H7G`ÃGDI@ÃÅ8Å
GPBP
UCDTÃDTÃ6IÃDSG" "G
GPUÃ8P9@Ã &'(
@Y6HQG@)
GDI@Ã8
96U@Ã8P9@
X@@FÃ (
`@6SÃ&Ã2Ã ((&
Q6SUÃIVH7@S
Q6SUÃIVH7@S
GPBP
GPUÃ8P9@
6TT@H7G`
DIU@SI6UDPI6G
S@8UDAD@S
QSP9V8UÃPQUDPI6G
QÃ2Ã9@TDBI6U@TÃG@69AS@@
6Ã2Ã6TT@H7G`ÃTDU@Ã8P9@
X@@FÃ (
`@6SÃ&Ã2Ã ((&
96U@Ã8P9@
OR
Notes:
1. For an Automotive Qualified version of this part please see http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/auirf2804.pdf
2. For the most current drawing please refer to IR website at http://www.irf.com/package/


同様の部品番号 - IRF2804PBF_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF2804PBF IRF-IRF2804PBF_10 Datasheet
414Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET
More results

同様の説明 - IRF2804PBF_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF3205STRR IRF-IRF3205STRR Datasheet
618Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF3205ZSTRLPBF IRF-IRF3205ZSTRLPBF Datasheet
385Kb / 12P
   Advanced Process Technology
IRL2203NSTRLPBF IRF-IRL2203NSTRLPBF Datasheet
295Kb / 10P
   Advanced Process Technology
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF640NS KERSEMI-IRF640NS Datasheet
1Mb / 11P
   Advanced Process Technology
IRFR48Z KERSEMI-IRFR48Z_15 Datasheet
1Mb / 12P
   Advanced Process Technology
IRLR2905Z KERSEMI-IRLR2905Z Datasheet
1Mb / 11P
   Advanced Process Technology
IRFZ24N KERSEMI-IRFZ24N Datasheet
741Kb / 8P
   Advanced Process Technology
IRFZ44N KERSEMI-IRFZ44N Datasheet
700Kb / 8P
   Advanced Process Technology
logo
International Rectifier
IRF1104SPBF IRF-IRF1104SPBF_15 Datasheet
272Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF1405SPBF IRF-IRF1405SPBF_15 Datasheet
313Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF2204PBF IRF-IRF2204PBF_15 Datasheet
263Kb / 9P
   Advanced Process Technology
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com