データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF6645PBF データシート(PDF) 5 Page - International Rectifier

部品番号 IRF6645PBF
部品情報  Application Specific MOSFETs
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF6645PBF データシート(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRF6645PBF_15 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF6645PBF_15 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF6645PBF_15 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF6645PBF_15 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF6645PBF_15 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF6645PBF_15 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF6645PBF_15 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF6645PBF_15 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF6645PBF_15 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
5 www.irf.com
© 2012 International Rectifier
February 26, 2013
IRF6645/TRPbF
Fig 13. Typical Threshold Voltage vs.
Junction Temperature
Fig 12. Maximum Drain Current vs. Ambient Temperature
Fig 10. Typical Source-Drain Diode Forward Voltage
Fig11. Maximum Safe Operating Area
Fig 14. Maximum Avalanche Energy vs. Drain Current
0.3
0.4 0.5
0.6 0.7
0.8 0.9
1.0
1.1
VSD, Source-to-Drain Voltage (V)
0.1
1.0
10.0
100.0
VGS = 0V
TJ = 150°C
TJ = 25°C
TJ = -40°C
25
50
75
100
125
150
Starting TJ, Junction Temperature (°C)
0
20
40
60
80
100
120
I D
TOP
1.5A
2.4A
BOTTOM
3.4A
0.1
1.0
10.0
100.0
1000.0
VDS , Drain-toSource Voltage (V)
0.1
1
10
100
1000
TA = 25°C
Tj = 150°C
Single Pulse
1msec
10msec
OPERATION IN THIS AREA
LIMITED BY R DS(on)
100μsec
25
50
75
100
125
150
TJ , Ambient Temperature (°C)
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
-75
-50
-25
0
25
50
75
100 125 150
TJ , Temperature ( °C )
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
ID = 1.0A
ID = 1.0mA
ID = 250μA
ID = 50μA


同様の部品番号 - IRF6645PBF_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF6645PBF IRF-IRF6645PBF Datasheet
226Kb / 9P
   DirectFETPower MOSFET 
IRF6645PBF IRF-IRF6645PBF Datasheet
239Kb / 9P
   RoHS Compliant, Halogen-Free
More results

同様の説明 - IRF6645PBF_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF6668PBF IRF-IRF6668PBF_15 Datasheet
636Kb / 10P
   Application Specific MOSFETs
IRF6623TR1 IRF-IRF6623TR1 Datasheet
225Kb / 9P
   Application Specific MOSFETs
IRF6655PBF IRF-IRF6655PBF_15 Datasheet
277Kb / 10P
   Application Specific MOSFETs
IRF6604TR1 IRF-IRF6604TR1 Datasheet
635Kb / 13P
   Application Specific MOSFETs
IRF6646PBF IRF-IRF6646PBF_15 Datasheet
655Kb / 10P
   Application Specific MOSFETs
IRF6608TR1 IRF-IRF6608TR1 Datasheet
187Kb / 9P
   Application Specific MOSFETs
logo
Infineon Technologies A...
IRF6648PBF INFINEON-IRF6648PBF Datasheet
560Kb / 10P
   Application Specific MOSFETs
2017-04-06
logo
International Rectifier
IRF6655TR1PBF IRF-IRF6655TR1PBF Datasheet
277Kb / 10P
   Application Specific MOSFETs
IRF6662PBF IRF-IRF6662PBF_15 Datasheet
253Kb / 10P
   Application Specific MOSFETs
IRF7805PBF IRF-IRF7805PBF_15 Datasheet
230Kb / 5P
   N Channel Application Specific MOSFETs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com