データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD6C011 データシート(PDF) 6 Page - Solid State Optronic

部品番号 AD6C011
部品情報  High Blocking Voltage (800V)
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SSOUSA [Solid State Optronic]
ホームページ  http://www.ssousa.com
Logo SSOUSA - Solid State Optronic

AD6C011 データシート(HTML) 6 Page - Solid State Optronic

  AD6C011 Datasheet HTML 1Page - Solid State Optronic AD6C011 Datasheet HTML 2Page - Solid State Optronic AD6C011 Datasheet HTML 3Page - Solid State Optronic AD6C011 Datasheet HTML 4Page - Solid State Optronic AD6C011 Datasheet HTML 5Page - Solid State Optronic AD6C011 Datasheet HTML 6Page - Solid State Optronic AD6C011 Datasheet HTML 7Page - Solid State Optronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
AD6C011
1 Form A
800V / 35Ω
MOSFET Output Solid State Relay
© 2011 Solid State Optronics • San Jośe, CA
www.ssousa.com • +1.408.293.4600
Page 6 of 7
AD6C011/S/TR
Rev 2.00 (06/20/2011)
6 PIN SMD Surface Mount Package (-S)
Note: All dimensions in inches [“] with millimeters in parenthesis ()
Device Weight: 0.45g


同様の部品番号 - AD6C011

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Solid State Optronic
AD6C010 SSOUSA-AD6C010 Datasheet
249Kb / 7P
   High Blocking Voltage (1200V)
More results

同様の説明 - AD6C011

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Solid State Optronic
S942 SSOUSA-S942 Datasheet
248Kb / 7P
   High Blocking Voltage (800V MIN)
STZ8082 SSOUSA-STZ8082 Datasheet
400Kb / 9P
   High Blocking Voltage
STZ8062 SSOUSA-STZ8062 Datasheet
400Kb / 9P
   High Blocking Voltage
AD4C101 SSOUSA-AD4C101 Datasheet
224Kb / 5P
   High Blocking Voltage (600V)
logo
NXP Semiconductors
BT139-800G NXP-BT139-800G Datasheet
194Kb / 14P
   High blocking voltage capability
Rev. 5-23 March 2011
logo
Solid State Optronic
AD2C101 SSOUSA-AD2C101_15 Datasheet
242Kb / 5P
   High Blocking Voltage (600V)
AD6C010 SSOUSA-AD6C010 Datasheet
249Kb / 7P
   High Blocking Voltage (1200V)
STR8062 SSOUSA-STR8062 Datasheet
357Kb / 8P
   High Blocking Voltage (600V)
AD6C101 SSOUSA-AD6C101_15 Datasheet
212Kb / 5P
   High Blocking Voltage (600V)
AD4C201 SSOUSA-AD4C201 Datasheet
298Kb / 8P
   High Blocking Voltage (600V)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com