データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRFE9110 データシート(PDF) 4 Page - International Rectifier

部品番号 IRFE9110
部品情報  Simple Drive Requirements
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFE9110 データシート(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRFE9110_15 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRFE9110_15 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFE9110_15 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFE9110_15 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFE9110_15 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFE9110_15 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFE9110_15 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
IRFE9110
4
www.irf.com
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
Fig 6. Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance Vs.
Drain-to-Source Voltage
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
0
4
8
12
0
4
8
12
16
20
Q , Total Gate Charge (nC)
G


FOR TEST CIRCUIT
SEE FIGURE
I
=
D
13
-2.5 A

V
= 20V
DS
V
= 50V
DS
V
= 80V
DS
0.1
1
10
100
1
10
100
1000

OPERATION IN THIS AREA LIMITED
BY RDS(on)

Single Pulse
T
T
= 150 C
= 25 C
°
°
J
C
-V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS

100us

1ms

10ms
0.1
1
10
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
-V
,Source-to-Drain Voltage (V)
SD

V
= 0 V
GS

T = 150 C
J
°

T = 25 C
J
°
1
10
100
0
100
200
300
400
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS

V
C
C
C
=
=
=
=
0V,
C
C
C
f = 1MHz
+ C
+ C
C
SHORTED
GS
iss
gs
gd ,
ds
rss
gd
oss
ds
gd

Ciss

Coss

Crss


同様の部品番号 - IRFE9110_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Seme LAB
IRFE9110 SEME-LAB-IRFE9110 Datasheet
19Kb / 2P
   P-CHANNEL POWER MOSFET
logo
International Rectifier
IRFE9110 IRF-IRFE9110 Datasheet
124Kb / 7P
   REPETITIVE AVALANCHE AND dv/dt RATED HEXFET TRANSISTORS SURFACE MOUNT (LCC-18)
IRFE9110 IRF-IRFE9110 Datasheet
124Kb / 7P
   REPETITIVE AVALANCHE AND dv/dt RATED HEXFET TRANSISTORS SURFACE MOUNT (LCC-18)
More results

同様の説明 - IRFE9110_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRHSLNA57064 IRF-IRHSLNA57064_15 Datasheet
120Kb / 9P
   Simple Drive Requirements
IRHQ6110 IRF-IRHQ6110_15 Datasheet
264Kb / 14P
   Simple Drive Requirements
IRHQ9110 IRF-IRHQ9110_15 Datasheet
205Kb / 8P
   Simple Drive Requirements
IRHNA7264SE IRF-IRHNA7264SE_15 Datasheet
123Kb / 8P
   Simple Drive Requirements
IRHNA57163SE IRF-IRHNA57163SE_15 Datasheet
184Kb / 8P
   Simple Drive Requirements
IRHYS67230CM IRF-IRHYS67230CM_15 Datasheet
206Kb / 9P
   Simple Drive Requirements
IRHNA67164 IRF-IRHNA67164_15 Datasheet
198Kb / 9P
   Simple Drive Requirements
IRHNA67264 IRF-IRHNA67264_15 Datasheet
195Kb / 9P
   Simple Drive Requirements
IRHNA597160 IRF-IRHNA597160_15 Datasheet
185Kb / 8P
   Simple Drive Requirements
IRLF120 IRF-IRLF120_15 Datasheet
312Kb / 7P
   Simple Drive Requirements
IRLR8103VPBF IRF-IRLR8103VPBF_15 Datasheet
214Kb / 9P
   Simple Drive Requirements
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com