データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRLZ34NSPBF データシート(PDF) 9 Page - International Rectifier

部品番号 IRLZ34NSPBF
部品情報  Fast Switching
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLZ34NSPBF データシート(HTML) 9 Page - International Rectifier

Back Button IRLZ34NSPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRLZ34NSPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRLZ34NSPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLZ34NSPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLZ34NSPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLZ34NSPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRLZ34NSPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRLZ34NSPBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier IRLZ34NSPBF Datasheet HTML 11Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
IRLZ34NS/LPbF
www.irf.com
9
TO-262 Part Marking Information
TO-262 Package Outline
Dimensions are shown in millimeters (inches)
AS S E MBL Y
LOT CODE
RE CT IFIER
INT ER NAT IONAL
AS S EMBL ED ON WW 19, 1997
Note: "P" in as s embly line
position indicates "Lead-Free"
IN T HE AS S E MB LY LINE "C"
LOGO
T HIS IS AN IRL 3103L
L OT CODE 1789
EXAMPL E:
LINE C
DAT E CODE
WE EK 19
YE AR 7 = 1997
PAR T NUMBER
PART NUMB ER
LOGO
LOT CODE
AS S EMBLY
INT E RNAT IONAL
RECT IF IER
PRODUCT (OPT IONAL)
P = DE S IGNAT E S L EAD-FR EE
A = AS S EMBL Y S IT E CODE
WEE K 19
YEAR 7 = 1997
DAT E CODE
OR


同様の部品番号 - IRLZ34NSPBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRLZ34NSPBF IRF-IRLZ34NSPBF Datasheet
297Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 0.035廓 , ID = 30A )
More results

同様の説明 - IRLZ34NSPBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Powerex Power Semicondu...
T7SH0140 POWEREX-T7SH0140 Datasheet
1Mb / 4P
   Fast Switching
logo
Inchange Semiconductor ...
20N15 ISC-20N15 Datasheet
49Kb / 2P
   Fast Switching
20N45 ISC-20N45 Datasheet
60Kb / 2P
   Fast Switching
22N10 ISC-22N10 Datasheet
66Kb / 2P
   Fast Switching
24N50 ISC-24N50 Datasheet
49Kb / 2P
   Fast Switching
25N60 ISC-25N60 Datasheet
65Kb / 2P
   Fast Switching
30N12 ISC-30N12 Datasheet
49Kb / 2P
   Fast Switching
40N10 ISC-40N10 Datasheet
68Kb / 2P
   Fast Switching
2N60 ISC-2N60 Datasheet
157Kb / 2P
   Fast Switching
3N45 ISC-3N45 Datasheet
49Kb / 2P
   Fast Switching
3N90 ISC-3N90 Datasheet
68Kb / 2P
   Fast Switching
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com