データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BF245A データシート(PDF) 5 Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

部品番号 BF245A
部品情報  N-channel silicon field-effect transistors
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  JMNIC [Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.]
ホームページ  http://www.jmnic.com
Logo JMNIC - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

BF245A データシート(HTML) 5 Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

  BF245A_15 Datasheet HTML 1Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BF245A_15 Datasheet HTML 2Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BF245A_15 Datasheet HTML 3Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BF245A_15 Datasheet HTML 4Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BF245A_15 Datasheet HTML 5Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BF245A_15 Datasheet HTML 6Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BF245A_15 Datasheet HTML 7Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BF245A_15 Datasheet HTML 8Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BF245A_15 Datasheet HTML 9Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
1996 Jul 30
5
Philips Semiconductors
Product specification
N-channel silicon field-effect transistors
BF245A; BF245B; BF245C
handbook, halfpage
VDS (V)
ID
(mA)
6
0
020
10
MBH555
5
4
3
2
1
VGS = 0 V
−0.5 V
−1 V
−1.5 V
Fig.4
Output characteristics for BF245A;
typical values.
VDS = 15 V; Tj =25 °C.
Fig.5
Transfer characteristics for BF245B;
typical values.
VDS = 15 V; Tj =25 °C.
handbook, halfpage
VGS (V)
ID
(mA)
15
0
−40
−2
MGE787
10
5
handbook, halfpage
VDS (V)
ID
(mA)
15
0
020
10
MBH553
10
5
VGS = 0 V
−0.5 V
−1 V
−1.5 V
−2 V
−2.5 V
Fig.6
Output characteristics for BF245B;
typical values.
VDS = 15 V; Tj =25 °C.
Fig.7
Transfer characteristics for BF245C;
typical values.
handbook, halfpage
VGS (V)
ID
(mA)
30
0
−10
0
−5
MGE788
20
10
VDS = 15 V; Tj =25 °C.


同様の部品番号 - BF245A_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
BF245A_2015 JMNIC-BF245A_2015 Datasheet
73Kb / 11P
   N-channel silicon field-effect transistors
More results

同様の説明 - BF245A_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
BC264A PHILIPS-BC264A Datasheet
294Kb / 6P
   N-CHANNEL SILICON FIELD-EFFECT TRANSISTORS
December 1990
BF510 PHILIPS-BF510 Datasheet
37Kb / 7P
   N-channel silicon field-effect transistors
December 1997
logo
New Jersey Semi-Conduct...
J111 NJSEMI-J111 Datasheet
454Kb / 2P
   N-channel silicon field-effect transistors
logo
NXP Semiconductors
BF245A NXP-BF245A Datasheet
307Kb / 13P
   N-channel silicon field-effect transistors
1996 Jul 30
BF245A PHILIPS-BF245A Datasheet
97Kb / 11P
   N-channel silicon field-effect transistors
1996 Jul 30
PMBFJ308 PHILIPS-PMBFJ308 Datasheet
98Kb / 12P
   N-channel silicon field-effect transistors
1996 Sep 11
PN4391 PHILIPS-PN4391 Datasheet
36Kb / 6P
   N-channel silicon field-effect transistors
April 1989
J111 PHILIPS-J111 Datasheet
35Kb / 6P
   N-channel silicon field-effect transistors
July 1993
BF410A PHILIPS-BF410A Datasheet
36Kb / 6P
   N-channel silicon field-effect transistors
December 1990
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
BF245A_2015 JMNIC-BF245A_2015 Datasheet
73Kb / 11P
   N-channel silicon field-effect transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com