データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BF1201 データシート(PDF) 3 Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

部品番号 BF1201
部品情報  N-channel dual-gate PoLo MOS-FETs
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  JMNIC [Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.]
ホームページ  http://www.jmnic.com
Logo JMNIC - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

BF1201 データシート(HTML) 3 Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

  BF1201_15 Datasheet HTML 1Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BF1201_15 Datasheet HTML 2Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BF1201_15 Datasheet HTML 3Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BF1201_15 Datasheet HTML 4Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BF1201_15 Datasheet HTML 5Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BF1201_15 Datasheet HTML 6Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BF1201_15 Datasheet HTML 7Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BF1201_15 Datasheet HTML 8Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BF1201_15 Datasheet HTML 9Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 16 page
background image
2000 Mar 29
3
Philips Semiconductors
Product specification
N-channel dual-gate PoLo MOS-FETs
BF1201; BF1201R;
BF1201WR
LIMITING VALUES
In accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 60134).
Note
1. Ts is the temperature of the soldering point of the source lead.
THERMAL CHARACTERISTICS
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN.
MAX.
UNIT
VDS
drain-source voltage
10
V
ID
drain current (DC)
30
mA
IG1
gate 1 current
−±10
mA
IG2
gate 2 current
−±10
mA
Ptot
total power dissipation
BF1201; BF1201R
Ts ≤ 113 °C; note 1
200
mW
BF1201WR
Ts ≤ 109 °C; note 1
200
mW
Tstg
storage temperature
−65
+150
°C
Tj
operating junction temperature
150
°C
SYMBOL
PARAMETER
VALUE
UNIT
Rth j-s
thermal resistance from junction to soldering point
BF1201; BF1201R
185
K/W
BF1201WR
155
K/W
handbook, halfpage
050
(1)
(2)
Ts (°C)
Ptot
(mW)
100
200
250
0
200
150
150
100
50
MCD934
Fig.4 Power derating curve.
(1) BF1201WR.
(2) BF1201 and BF1201R.


同様の部品番号 - BF1201_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
BF1201R PHILIPS-BF1201R Datasheet
113Kb / 16P
   N-channel dual-gate PoLo MOS-FETs
2000 Mar 29
BF1201R NXP-BF1201R Datasheet
9Mb / 130P
   RF Manual 16th edition
June 2012
BF1201WR PHILIPS-BF1201WR Datasheet
113Kb / 16P
   N-channel dual-gate PoLo MOS-FETs
2000 Mar 29
BF1201WR NXP-BF1201WR Datasheet
9Mb / 130P
   RF Manual 16th edition
June 2012
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
BF1201_2015 JMNIC-BF1201_2015 Datasheet
127Kb / 16P
   N-channel dual-gate PoLo MOS-FETs
More results

同様の説明 - BF1201_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
BF1202_2015 JMNIC-BF1202_2015 Datasheet
129Kb / 16P
   N-channel dual-gate PoLo MOS-FETs
logo
NXP Semiconductors
BF1201 PHILIPS-BF1201 Datasheet
113Kb / 16P
   N-channel dual-gate PoLo MOS-FETs
2000 Mar 29
BF1202 PHILIPS-BF1202 Datasheet
116Kb / 16P
   N-channel dual-gate PoLo MOS-FETs
2000 Mar 29
BF1202 NXP-BF1202_10 Datasheet
189Kb / 15P
   N-channel dual-gate PoLo MOS-FETs
2010 Sep 16
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
BF1202 JMNIC-BF1202_15 Datasheet
129Kb / 16P
   N-channel dual-gate PoLo MOS-FETs
BF1201_2015 JMNIC-BF1201_2015 Datasheet
127Kb / 16P
   N-channel dual-gate PoLo MOS-FETs
logo
NXP Semiconductors
BF1202.215 NXP-BF1202.215 Datasheet
189Kb / 15P
   N-channel dual-gate PoLo MOS-FETs
2010 Sep 16
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
BF1105_2015 JMNIC-BF1105_2015 Datasheet
125Kb / 16P
   N-channel dual-gate MOS-FETs
BF1109_2015 JMNIC-BF1109_2015 Datasheet
120Kb / 16P
   N-channel dual-gate MOS-FETs
logo
NXP Semiconductors
BF904 NXP-BF904 Datasheet
303Kb / 14P
   N-channel dual gate MOS-FETs
Rev. 06-13 November 2007
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com