データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1N1190R データシート(PDF) 2 Page - GeneSiC Semiconductor, Inc.

部品番号 1N1190R
部品情報  High Surge Capability
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  GENESIC [GeneSiC Semiconductor, Inc.]
ホームページ  http://www.genesicsemi.com/
Logo GENESIC - GeneSiC Semiconductor, Inc.

1N1190R データシート(HTML) 2 Page - GeneSiC Semiconductor, Inc.

  1N1190R Datasheet HTML 1Page - GeneSiC Semiconductor, Inc. 1N1190R Datasheet HTML 2Page - GeneSiC Semiconductor, Inc. 1N1190R Datasheet HTML 3Page - GeneSiC Semiconductor, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
1N1188 thru 1N1190R
www.genesicsemi.com/silicon-products/standard-recovery-rectifiers/
2


同様の部品番号 - 1N1190R

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Microsemi Corporation
1N1190R MICROSEMI-1N1190R Datasheet
113Kb / 2P
   Military Silicon Power Rectifier
1N1190R MICROSEMI-1N1190R Datasheet
123Kb / 3P
   HIGH RELIABILITY SILICON POWER RECTIFIER
logo
GeneSiC Semiconductor, ...
1N1190R GENESIC-1N1190R Datasheet
724Kb / 3P
   Silicon Standard Recovery Diode
1N1190R GENESIC-1N1190R Datasheet
769Kb / 3P
   Silicon Standard Recovery Diode
logo
Vishay Siliconix
1N1190RA VISHAY-1N1190RA Datasheet
531Kb / 8P
   Power Silicon Rectifier Diodes, 35 A, 40 A, 60 A
Revision: 04-Dec-12
More results

同様の説明 - 1N1190R

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
GeneSiC Semiconductor, ...
MBR20020CT GENESIC-MBR20020CT Datasheet
450Kb / 3P
   High Surge Capability
MSRT100120A GENESIC-MSRT100120A Datasheet
415Kb / 3P
   High Surge Capability
1N1206AR GENESIC-1N1206AR Datasheet
741Kb / 3P
   High Surge Capability
MBR200100CTS GENESIC-MBR200100CTS Datasheet
384Kb / 3P
   High Surge Capability
1N3294AR GENESIC-1N3294AR Datasheet
485Kb / 3P
   High Surge Capability
1N4593R GENESIC-1N4593R Datasheet
722Kb / 3P
   High Surge Capability
1N6098R GENESIC-1N6098R Datasheet
355Kb / 3P
   High Surge Capability
FR12MR05 GENESIC-FR12MR05 Datasheet
728Kb / 3P
   High Surge Capability
FR16JR05 GENESIC-FR16JR05 Datasheet
747Kb / 3P
   High Surge Capability
FR16MR05 GENESIC-FR16MR05 Datasheet
746Kb / 3P
   High Surge Capability
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com