データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1N3893R データシート(PDF) 3 Page - GeneSiC Semiconductor, Inc.

部品番号 1N3893R
部品情報  High Surge Capability
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  GENESIC [GeneSiC Semiconductor, Inc.]
ホームページ  http://www.genesicsemi.com/
Logo GENESIC - GeneSiC Semiconductor, Inc.

1N3893R データシート(HTML) 3 Page - GeneSiC Semiconductor, Inc.

  1N3893R Datasheet HTML 1Page - GeneSiC Semiconductor, Inc. 1N3893R Datasheet HTML 2Page - GeneSiC Semiconductor, Inc. 1N3893R Datasheet HTML 3Page - GeneSiC Semiconductor, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Package dimensions and terminal configuration
Product is marked with part number and terminal configuration.
1N3889 thru 1N3893R
DO- 4 (DO-203AA)
J
G
F
A
E
D
P
N
B
C
M
Inches
Millimeters
Min
Max
Min
Max
A
10-32 UNF
B
0.424
0.437
10.77
11.10
C
-----
0.505
-----
12.82
D
------
0.800
-----
20.30
E
0.453
0.492
11.50
12.50
F
0.114
0.140
2.90
3.50
G
-----
0.405
-----
10.29
J
-----
0.216
-----
5.50
M
-----
φ0.302
-----
φ7.68
N
0.031
0.045
0.80
1.15
P
0.070
0.79
1.80
2.00
www.genesicsemi.com/silicon-products/fast-recovery-rectifiers/
3


同様の部品番号 - 1N3893R

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Microsemi Corporation
1N3893R MICROSEMI-1N3893R Datasheet
111Kb / 2P
   Fast Recovery Rectifier
logo
International Rectifier
1N3893R IRF-1N3893R Datasheet
315Kb / 8P
   6A, 12A AND 16A FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Microsemi Corporation
1N3893R MICROSEMI-1N3893R Datasheet
88Kb / 3P
   HIGH RELIABILITY FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
List of Unclassifed Man...
1N3893R ETC2-1N3893R Datasheet
451Kb / 2P
   Silicon Fast Recovery Diode
logo
America Semiconductor, ...
1N3893R AMERICASEMI-1N3893R Datasheet
428Kb / 2P
   High Power- Fast Recovery Rectifiers
More results

同様の説明 - 1N3893R

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
GeneSiC Semiconductor, ...
MBR20020CT GENESIC-MBR20020CT Datasheet
450Kb / 3P
   High Surge Capability
MSRT100120A GENESIC-MSRT100120A Datasheet
415Kb / 3P
   High Surge Capability
1N1206AR GENESIC-1N1206AR Datasheet
741Kb / 3P
   High Surge Capability
MBR200100CTS GENESIC-MBR200100CTS Datasheet
384Kb / 3P
   High Surge Capability
1N1190R GENESIC-1N1190R Datasheet
705Kb / 3P
   High Surge Capability
1N3294AR GENESIC-1N3294AR Datasheet
485Kb / 3P
   High Surge Capability
1N4593R GENESIC-1N4593R Datasheet
722Kb / 3P
   High Surge Capability
1N6098R GENESIC-1N6098R Datasheet
355Kb / 3P
   High Surge Capability
FR12MR05 GENESIC-FR12MR05 Datasheet
728Kb / 3P
   High Surge Capability
FR16JR05 GENESIC-FR16JR05 Datasheet
747Kb / 3P
   High Surge Capability
FR16MR05 GENESIC-FR16MR05 Datasheet
746Kb / 3P
   High Surge Capability
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com