データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ISL5957IBZ データシート(PDF) 2 Page - Intersil Corporation

部品番号 ISL5957IBZ
部品情報  14-Bit, 3.3V, 260MSPS, High Speed D/A Converter
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INTERSIL [Intersil Corporation]
ホームページ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL5957IBZ データシート(HTML) 2 Page - Intersil Corporation

  ISL5957IBZ Datasheet HTML 1Page - Intersil Corporation ISL5957IBZ Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation ISL5957IBZ Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation ISL5957IBZ Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation ISL5957IBZ Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISL5957IBZ Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL5957IBZ Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL5957IBZ Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL5957IBZ Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 14 page
background image
2
FN6080.2
September 29, 2015
Typical Applications Circuit
Functional Block Diagram
D11 (3)
D10 (4)
D9 (5)
D8 (6)
D7 (7)
D6 (8)
D5 (9)
D4 (10)
D11
D10
D9
D8
D7
D6
D5
D4
DCOM (26)
CLK (28)
(24) AVDD
(22) IOUTA
(21) IOUTB
(18) FSADJ
(16) REFLO
ISL5957
DVDD (27)
0.1
F
10
F
(20) ACOM
50
(15) SLEEP
(17) REFIO
0.1
F
1.91k
FERRITE
10
H
(23) COMP
0.1
F
+
BEAD
RSET
D3
D2
D1
D0
D3 (11)
D2 (12)
D1 (13)
D0 (LSB) (14)
0.1
F
10
H
+
BEAD
(25, 19) NC
ACOM
DCOM
10
F
D13 (1)
D12 (2)
D13
D12
+3.3V (VDD)
50
(50
)
1:1, Z1:Z2
ONE CONNECTION
ANY 50
 LOAD
REPRESENTS
UPPER
VOLTAGE
REFERENCE
(LSB) D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D9
CLK
D7
D8
5-BIT
DECODER
REFIO
CASCODE
CURRENT
SOURCE
SWITCH
MATRIX
BIAS
GENERATION
INT/EXT
40
40
31 MSB
SEGMENTS
9 LSBs
+
COMP
IOUTA
IOUTB
D10
D11
D12
(MSB) D13
INPUT
LATCH
REFLO
FSADJ
SLEEP
ISL5957


同様の部品番号 - ISL5957IBZ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Intersil Corporation
ISL5957IBZ INTERSIL-ISL5957IBZ Datasheet
630Kb / 13P
   14-Bit, 3.3V, 260MSPS, High Speed D/A Converter
logo
Renesas Technology Corp
ISL5957IBZ RENESAS-ISL5957IBZ Datasheet
963Kb / 14P
   14-Bit, 3.3V, 260MSPS, High Speed D/A Converter
More results

同様の説明 - ISL5957IBZ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Intersil Corporation
ISL5957 INTERSIL-ISL5957 Datasheet
630Kb / 13P
   14-Bit, 3.3V, 260MSPS, High Speed D/A Converter
logo
Renesas Technology Corp
ISL5957 RENESAS-ISL5957 Datasheet
963Kb / 14P
   14-Bit, 3.3V, 260MSPS, High Speed D/A Converter
logo
Intersil Corporation
ISL5927 INTERSIL-ISL5927 Datasheet
675Kb / 13P
   Dual 14-Bit, 3.3V, 260MSPS, High Speed D/A Converter
logo
Renesas Technology Corp
ISL5757 RENESAS-ISL5757 Datasheet
902Kb / 13P
   10-bit, 3.3V, 260MSPS, High Speed D/A Converter
logo
Intersil Corporation
ISL5857IBZ INTERSIL-ISL5857IBZ Datasheet
752Kb / 14P
   12-bit, 3.3V, 260MSPS, High Speed D/A Converter
October 7, 2015
ISL5757 INTERSIL-ISL5757 Datasheet
625Kb / 13P
   10-bit, 3.3V, 260MSPS, High Speed D/A Converter
ISL5857 INTERSIL-ISL5857 Datasheet
637Kb / 13P
   12-bit, 3.3V, 260MSPS, High Speed D/A Converter
logo
Renesas Technology Corp
ISL5857 RENESAS-ISL5857 Datasheet
1,020Kb / 14P
   12-bit, 3.3V, 260MSPS, High Speed D/A Converter
logo
Intersil Corporation
ISL5827 INTERSIL-ISL5827 Datasheet
666Kb / 13P
   Dual 12-bit, 3.3V, 260MSPS, High Speed D/A Converter
ISL5627 INTERSIL-ISL5627 Datasheet
468Kb / 12P
   Dual 8-bit, 3.3V, 260MSPS, High Speed D/A Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com