データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TIP112L-TA3-T データシート(PDF) 3 Page - Unisonic Technologies

部品番号 TIP112L-TA3-T
部品情報  NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  UTC [Unisonic Technologies]
ホームページ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

TIP112L-TA3-T データシート(HTML) 3 Page - Unisonic Technologies

  TIP112L-TA3-T Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies TIP112L-TA3-T Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies TIP112L-TA3-T Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies TIP112L-TA3-T Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
TIP112
NPN SILICON TRANSISTOR
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
3 of 4
www.unisonic.com.tw
QW-R203-022.D
TYPICAL CHARACTERISTICS
IB=150uA
IB=200uA
IB=250uA
IB=300uA
IB=350uA
IB=500uA
IB=400uA
IB=450uA
Collector-Emitter Voltage, VCE (V)
Static Characteristics
01
2
3
4
5
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
VCE=4V
Collector Current, IC (A)
DC Current Gain
0.01
110
10
100
1000
10000
0.1
110
10
1
0.1
DC
5mS
1mS
100
Collector-Emitter Voltage, VCE (V)
Safe Operating Area
25
050
75
100 125 150
175
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Case Temperature, TC (°C)
Power Derating


同様の部品番号 - TIP112L-TA3-T

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Unisonic Technologies
TIP112L-TA3-T UTC-TIP112L-TA3-T Datasheet
189Kb / 4P
   NPN EPITAXIAL SILICON DARLINGTON TRANSISTOR
More results

同様の説明 - TIP112L-TA3-T

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Samsung semiconductor
MMBC1623L6 SAMSUNG-MMBC1623L6 Datasheet
29Kb / 1P
   NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
FJY3008R FAIRCHILD-FJY3008R Datasheet
291Kb / 4P
   NPN Epitaxial Silicon Transistor
FJY3015R FAIRCHILD-FJY3015R Datasheet
290Kb / 4P
   NPN Epitaxial Silicon Transistor
BC817 FAIRCHILD-BC817_06 Datasheet
162Kb / 5P
   NPN Epitaxial Silicon Transistor
FJY3003R FAIRCHILD-FJY3003R Datasheet
291Kb / 4P
   NPN Epitaxial Silicon Transistor
logo
List of Unclassifed Man...
PJD882 ETC-PJD882 Datasheet
184Kb / 3P
   NPN Epitaxial Silicon Transistor
logo
Continental Device Indi...
CSC2120 CDIL-CSC2120 Datasheet
87Kb / 3P
   NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR
CD9581 CDIL-CD9581 Datasheet
113Kb / 3P
   NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR
CSD545 CDIL-CSD545 Datasheet
182Kb / 3P
   NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR
logo
Samsung semiconductor
BCX70G SAMSUNG-BCX70G Datasheet
34Kb / 1P
   NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
logo
Seme LAB
2N5014 SEME-LAB-2N5014 Datasheet
15Kb / 1P
   SILICON EPITAXIAL NPN TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com