データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TPA301 データシート(PDF) 9 Page - Texas Instruments

部品番号 TPA301
部品情報  350-mW MONO AUDIO POWER AMPLIFIER
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TPA301 データシート(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button TPA301_15 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TPA301_15 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TPA301_15 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TPA301_15 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TPA301_15 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TPA301_15 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TPA301_15 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TPA301_15 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TPA301_15 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 29 page
background image
www.ti.com
PO − Output Power − W
f = 20 Hz
VDD = 5 V
RL = 8 Ω
AV = −2 V/V
0.01
0.1
1
1
0.01
10
0.1
f = 1 kHz
f = 10 kHz
f = 20 kHz
PO − Output Power − W
0.1
0.25
1
0.40
0.55
0.70
0.85
RL = 8 Ω
VDD = 5 V
f = 1 kHz
AV = −2 V/V
1
0.01
10
0.1
10
0
−20
−30
20
30
f − Frequency − kHz
40
−10
180
120
0
−120
−180
VDD = 3.3 V
RL = Open
Gain
Phase
60
−60
1
101
102
103
104
TPA301
SLOS208E – JANUARY 1998 – REVISED JUNE 2004
TOTAL HARMONIC DISTORTION + NOISE
TOTAL HARMONIC DISTORTION + NOISE
vs
vs
OUTPUT POWER
OUTPUT POWER
Figure 13.
Figure 14.
OPEN-LOOP GAIN AND PHASE
vs
FREQUENCY
Figure 15.
9


同様の部品番号 - TPA301_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
TPA301D TI-TPA301D Datasheet
356Kb / 22P
[Old version datasheet]   350-mW MONO AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA301D TI-TPA301D Datasheet
701Kb / 25P
[Old version datasheet]   350-mW MONO AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA301DG4 TI-TPA301DG4 Datasheet
701Kb / 25P
[Old version datasheet]   350-mW MONO AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA301DGN TI-TPA301DGN Datasheet
356Kb / 22P
[Old version datasheet]   350-mW MONO AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA301DGN TI-TPA301DGN Datasheet
701Kb / 25P
[Old version datasheet]   350-mW MONO AUDIO POWER AMPLIFIER
More results

同様の説明 - TPA301_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
TPA311 TI-TPA311_07 Datasheet
979Kb / 35P
[Old version datasheet]   350-mW MONO AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA301 TI-TPA301 Datasheet
356Kb / 22P
[Old version datasheet]   350-mW MONO AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA301 TI-TPA301_07 Datasheet
701Kb / 25P
[Old version datasheet]   350-mW MONO AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA311 TI-TPA311 Datasheet
579Kb / 32P
[Old version datasheet]   350-mW MONO AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA321 TI-TPA321_07 Datasheet
709Kb / 26P
[Old version datasheet]   350-mW MONO AUDIO POWER AMPLIFIER WITH DIFFERENTIAL INPUTS
TPA321 TI-TPA321 Datasheet
479Kb / 24P
[Old version datasheet]   350-mW MONO AUDIO POWER AMPLIFIER WITH DIFFERENTIAL INPUTS
TPA321 TI-TPA321_15 Datasheet
1,008Kb / 30P
[Old version datasheet]   350-mW MONO AUDIO POWER AMPLIFIER WITH DIFFERENTIAL INPUTS
TPA711 TI-TPA711_07 Datasheet
945Kb / 37P
[Old version datasheet]   700-mW MONO LOW-VOLTAGE AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA711 TI-TPA711 Datasheet
515Kb / 32P
[Old version datasheet]   700-mW MONO LOW-VOLTAGE AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA721 TI1-TPA721_16 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   700-mW MONO LOW-VOLTAGE AUDIO POWER AMPLIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com