データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

YXH データシート(PDF) 3 Page - RUBYCON CORPORATION

部品番号 YXH
部品情報  MINIATURE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RUBYCON [RUBYCON CORPORATION]
ホームページ  http://www.rubycon.com
Logo RUBYCON - RUBYCON CORPORATION

YXH データシート(HTML) 3 Page - RUBYCON CORPORATION

  YXH_15 Datasheet HTML 1Page - RUBYCON CORPORATION YXH_15 Datasheet HTML 2Page - RUBYCON CORPORATION YXH_15 Datasheet HTML 3Page - RUBYCON CORPORATION  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
◆STANDARD SIZE
MINIATURE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
YXH
Rated
Voltage
(Vdc)
Capacitance
(μF)
Size
φD×L(mm)
Rated ripple current
(mA r.m.s./105℃, 100kHz)
20℃, 100kHz −10℃, 100kHz
Impedance
(Ω MAX)
35
50
33
56
150
220
220
270
330
470
470
560
680
680
680
1000
1000
1200
1200
1500
1800
1800
1800
2200
2200
2700
2700
3300
3300
3900
22
56
100
120
150
180
220
270
270
330
470
470
470
560
560
680
820
820
1000
1000
1000
1200
1200
1500
1800
1800
2200
2700
3300
5×11
6.3×11
8×11.5
8×16
10×12.5
8×20
10×16
10×20
12.5×16
10×23
10×28
12.5×20
16×16
12.5×25
18×16
12.5×30
16×20
12.5×35
12.5×40
16×25
18×20
16×31.5
18×25
16×35.5
18×31.5
16×40
18×35.5
18×40
5×11
6.3×11
8×11.5
8×16
10×12.5
8×20
10×16
10×20
12.5×16
10×23
10×28
12.5×20
16×16
12.5×25
18×16
12.5×30
12.5×35
16×20
12.5×40
16×25
18×20
16×31.5
18×25
16×35.5
16×40
18×31.5
18×35.5
18×40
18×40
210
340
640
840
865
1050
1210
1400
1450
1650
1910
1900
1940
2230
2210
2650
2530
2880
3350
2930
2860
3450
3140
3610
4170
4080
4220
4280
180
295
555
730
760
910
1050
1220
1260
1440
1690
1660
1690
1950
1930
2310
2510
2210
2920
2555
2490
3010
2740
3150
3710
3635
3680
3800
3800
0.58
0.22
0.13
0.087
0.080
0.069
0.060
0.046
0.049
0.042
0.031
0.035
0.042
0.027
0.043
0.024
0.027
0.020
0.017
0.021
0.026
0.017
0.019
0.015
0.015
0.013
0.014
0.012
0.70
0.30
0.17
0.12
0.12
0.091
0.084
0.060
0.061
0.055
0.043
0.045
0.055
0.034
0.054
0.030
0.025
0.034
0.021
0.025
0.036
0.022
0.026
0.019
0.016
0.021
0.017
0.014
0.014
2.3
0.87
0.52
0.35
0.32
0.27
0.24
0.18
0.16
0.17
0.12
0.12
0.12
0.089
0.11
0.078
0.078
0.065
0.056
0.060
0.067
0.050
0.049
0.044
0.040
0.038
0.038
0.032
2.8
1.2
0.68
0.48
0.48
0.36
0.34
0.24
0.20
0.22
0.17
0.15
0.17
0.11
0.15
0.10
0.083
0.10
0.069
0.075
0.097
0.066
0.070
0.057
0.048
0.057
0.046
0.038
0.038
Rated
Voltage
(Vdc)
Capacitance
(μF)
Size
φD×L(mm)
Rated ripple current
(mA r.m.s./105℃, 100kHz)
20℃, 100kHz −10℃, 100kHz
Impedance
(Ω MAX)
63
100
15
33
56
82
82
120
120
180
180
220
270
270
270
330
390
470
470
560
560
680
680
820
820
1000
1000
1200
1200
1500
6.8
15
27
39
47
56
68
82
82
100
120
120
150
180
180
220
220
270
270
330
330
390
390
470
470
560
680
820
5×11
6.3×11
8×11.5
8×16
10×12.5
8×20
10×16
10×20
12.5×16
10×23
10×28
12.5×20
16×16
12.5×25
18×16
12.5×30
16×20
12.5×35
16×25
12.5×40
18×20
16×31.5
18×25
16×35.5
18×31.5
16×40
18×35.5
18×40
5×11
6.3×11
8×11.5
8×16
10×12.5
8×20
10×16
10×20
12.5×16
10×23
10×28
12.5×20
16×16
12.5×25
18×16
12.5×30
16×20
12.5×35
16×25
12.5×40
18×20
16×31.5
18×25
16×35.5
18×31.5
16×40
18×35.5
18×40
62
126
260
335
325
408
400
518
527
595
740
765
895
875
1030
1010
1130
1140
1350
1280
1300
1650
1560
1900
1720
2130
1890
2470
62
126
260
335
325
408
400
518
527
595
740
765
895
875
1030
1010
1130
1140
1350
1280
1300
1650
1560
1900
1720
2130
1890
2470
1.8
1.0
0.50
0.36
0.34
0.26
0.25
0.17
0.18
0.16
0.12
0.13
0.11
0.096
0.096
0.080
0.077
0.070
0.062
0.060
0.072
0.049
0.052
0.040
0.042
0.036
0.036
0.032
1.8
1.0
0.50
0.36
0.34
0.26
0.25
0.17
0.18
0.16
0.12
0.13
0.11
0.096
0.096
0.080
0.077
0.070
0.062
0.060
0.072
0.049
0.052
0.040
0.042
0.036
0.036
0.032
7.3
4.1
2.2
1.7
1.4
1.3
1.2
0.76
0.86
0.67
0.57
0.52
0.52
0.36
0.40
0.34
0.32
0.30
0.23
0.25
0.27
0.18
0.19
0.15
0.15
0.13
0.13
0.12
7.3
4.1
2.2
1.7
1.4
1.3
1.2
0.76
0.86
0.67
0.57
0.52
0.52
0.36
0.40
0.34
0.32
0.30
0.23
0.25
0.27
0.18
0.19
0.15
0.15
0.13
0.13
0.12


同様の部品番号 - YXH_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
RUBYCON CORPORATION
YXH RUBYCON-YXH Datasheet
79Kb / 7P
   MINIATURE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
More results

同様の説明 - YXH_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
RUBYCON CORPORATION
BXC RUBYCON-BXC_1 Datasheet
261Kb / 2P
   MINIATURE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
NSKV RUBYCON-NSKV Datasheet
50Kb / 2P
   MINIATURE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
AXW RUBYCON-AXW Datasheet
47Kb / 2P
   MINIATURE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
ZLJ RUBYCON-ZLJ Datasheet
251Kb / 3P
   MINIATURE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
50ML20 RUBYCON-50ML20 Datasheet
344Kb / 2P
   MINIATURE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
logo
NIC-Components Corp.
NRSS101M16V5X11F NIC-NRSS101M16V5X11F Datasheet
303Kb / 6P
   Miniature Aluminum Electrolytic Capacitors
logo
United Chemi-Con, Inc.
EKMG350ELL472MMP1S CHEMI-CON-EKMG350ELL472MMP1S Datasheet
60Kb / 3P
   MINIATURE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
logo
RUBYCON CORPORATION
50YXF47MEFC63X11 RUBYCON-50YXF47MEFC63X11 Datasheet
73Kb / 7P
   MINIATURE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
logo
NIC-Components Corp.
NRELS NIC-NRELS Datasheet
87Kb / 2P
   Miniature Aluminum Electrolytic Capacitors
NRWPC NIC-NRWPC Datasheet
116Kb / 6P
   Miniature Aluminum Electrolytic Capacitors
NLEL NIC-NLEL Datasheet
285Kb / 5P
   Miniature Aluminum Electrolytic Capacitors
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com