データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

SM5307A データシート(PDF) 11 Page - Nippon Precision Circuits Inc

部品番号. SM5307A
部品情報  3-channel Video Buffer
ダウンロード  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  NPC [Nippon Precision Circuits Inc]
ホームページ  http://www.npc.co.jp/en
Logo 

SM5307A Datasheet(HTML) 11 Page - Nippon Precision Circuits Inc

 
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 13 page
background image
SM5307A
SEIKO NPC CORPORATION —11
Figure 7. Gain and Group delay vs. Frequency
characteristics (CH-1, HD mode)
−60
−54
−48
−42
−36
−30
−24
−18
−12
−6
0
6
12
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
020
40
Frequency [MHz]
60
80
100
Group delay
Gain
Figure 8. Gain and Group delay vs. Frequency
characteristics (CH-2, CH-3, HD mode)
−60
−54
−48
−42
−36
−30
−24
−18
−12
−6
0
6
12
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
020
40
Frequency [MHz]
60
80
100
Group delay
Gain
Figure 9. Gain and Group delay vs. Frequency
characteristics
(CH-1,CH-2, CH-3, Filter-bypass mode)
−60
−54
−48
−42
−36
−30
−24
−18
−12
−6
0
6
12
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
040
80
Frequency [MHz]
120
160
200
Group delay
Gain


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Datasheet Download




リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn