データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SM8142B データシート(PDF) 5 Page - Nippon Precision Circuits Inc

部品番号 SM8142B
部品情報  Noise-less smooth drive waveform
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NPC [Nippon Precision Circuits Inc]
ホームページ  http://www.npc.co.jp/en
Logo NPC - Nippon Precision Circuits Inc

SM8142B データシート(HTML) 5 Page - Nippon Precision Circuits Inc

  SM8142B Datasheet HTML 1Page - Nippon Precision Circuits Inc SM8142B Datasheet HTML 2Page - Nippon Precision Circuits Inc SM8142B Datasheet HTML 3Page - Nippon Precision Circuits Inc SM8142B Datasheet HTML 4Page - Nippon Precision Circuits Inc SM8142B Datasheet HTML 5Page - Nippon Precision Circuits Inc SM8142B Datasheet HTML 6Page - Nippon Precision Circuits Inc SM8142B Datasheet HTML 7Page - Nippon Precision Circuits Inc SM8142B Datasheet HTML 8Page - Nippon Precision Circuits Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
SM8142B
SEIKO NPC CORPORATION - 5
TYPICAL APPLICATIONS
(1) EL sheet size : 20 to 30cm2
Current consumption : 20mA
VSS
OSC
ENA
VDD
LDR
CHV
OUT1
OUT2
180kΩ
3.0V
470μH
Cbypass
0.01μF
0.1μF
100V
EL sheet*1
Diode:TOSHIBA 1SS403
Coil :MURATA LQH4N471K04M00
(2) EL sheet size : 30 to 50cm2 *2
Current consumption : 40mA
VSS
OSC
ENA
VDD
LDR
CHV
OUT1
OUT2
180kΩ
3.0V
220μH
Cbypass
0.01μF
0.1μF
100V
EL sheet*1
Diode:TOSHIBA 1SS403
Coil :MURATA LQH4N221K04M00
1.0kΩ


同様の部品番号 - SM8142B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Nippon Precision Circui...
SM8142BD NPC-SM8142BD Datasheet
102Kb / 8P
   EL Sheet Driver
SM8142BV NPC-SM8142BV Datasheet
102Kb / 8P
   EL Sheet Driver
More results

同様の説明 - SM8142B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
L7203 STMICROELECTRONICS-L7203 Datasheet
170Kb / 13P
   SMOOTH DRIVE SPINDLE MOTOR FOR OPTICAL DRIVE APPLICATION WITH POWER INTEGRATED
logo
Keysight Technologies
33509B KEYSIGHT-33509B Datasheet
6Mb / 23P
   Waveform Generators
33510B KEYSIGHT-33510B Datasheet
6Mb / 23P
   Waveform Generators
33511B KEYSIGHT-33511B Datasheet
6Mb / 23P
   Waveform Generators
33519B KEYSIGHT-33519B Datasheet
6Mb / 23P
   Waveform Generators
33522B KEYSIGHT-33522B Datasheet
6Mb / 23P
   Waveform Generators
33521B KEYSIGHT-33521B Datasheet
6Mb / 23P
   Waveform Generators
logo
ASM GmbH
7075 ASM-SENSOR-7075 Datasheet
1Mb / 8P
   WAVEFORM GENERATOR
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
86108A HP-86108A Datasheet
297Kb / 2P
   Waveform Analyzer
logo
Keysight Technologies
33512B KEYSIGHT-33512B Datasheet
6Mb / 23P
   Waveform Generators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com