データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI2312CD データシート(PDF) 9 Page - Vishay Telefunken

部品番号 SI2312CD
部品情報  N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TFUNK [Vishay Telefunken]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo TFUNK - Vishay Telefunken

SI2312CD データシート(HTML) 9 Page - Vishay Telefunken

Back Button SI2312CD Datasheet HTML 2Page - Vishay Telefunken SI2312CD Datasheet HTML 3Page - Vishay Telefunken SI2312CD Datasheet HTML 4Page - Vishay Telefunken SI2312CD Datasheet HTML 5Page - Vishay Telefunken SI2312CD Datasheet HTML 6Page - Vishay Telefunken SI2312CD Datasheet HTML 7Page - Vishay Telefunken SI2312CD Datasheet HTML 8Page - Vishay Telefunken SI2312CD Datasheet HTML 9Page - Vishay Telefunken SI2312CD Datasheet HTML 10Page - Vishay Telefunken  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
Application Note 826
Vishay Siliconix
Document Number: 72609
www.vishay.com
Revision: 21-Jan-08
25
RECOMMENDED MINIMUM PADS FOR SOT-23
Recommended Minimum Pads
Dimensions in Inches/(mm)
0.022
(0.559)
0.037
(0.950)
0.053
(1.341)
0.097
(2.459)
Return to Index
Return to Index


同様の部品番号 - SI2312CD

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI2312CD VISHAY-SI2312CD Datasheet
203Kb / 7P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI2312CDS VISHAY-SI2312CDS Datasheet
131Kb / 7P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 22-Mar-10
SI2312CDS VISHAY-SI2312CDS Datasheet
203Kb / 9P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI2312CDS-T1-GE3 VBSEMI-SI2312CDS-T1-GE3 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI2312CDS-T1-GE3 VISHAY-SI2312CDS-T1-GE3 Datasheet
203Kb / 7P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

同様の説明 - SI2312CD

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTS2300S DINTEK-DTS2300S Datasheet
327Kb / 7P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4158DY VISHAY-SI4158DY Datasheet
188Kb / 9P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 17-Nov-08
logo
Analog Power
AM7320N ANALOGPOWER-AM7320N Datasheet
79Kb / 3P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
AM2312N ANALOGPOWER-AM2312N Datasheet
317Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
AM7422NA ANALOGPOWER-AM7422NA Datasheet
348Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI2374DS VISHAY-SI2374DS Datasheet
258Kb / 10P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 14-Apr-14
SI8406DB VISHAY-SI8406DB Datasheet
151Kb / 10P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 30-Apr-12
SI1056X VISHAY-SI1056X_10 Datasheet
123Kb / 8P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. D, 08-Nov-10
TN0201K VISHAY-TN0201K_06 Datasheet
202Kb / 4P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 20-Feb-06
SI4426DY VISHAY-SI4426DY Datasheet
65Kb / 4P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 15-May-00
SI1410EDH VISHAY-SI1410EDH Datasheet
49Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 31-Oct-05
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com