データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI3442CDV データシート(PDF) 7 Page - Vishay Telefunken

部品番号 SI3442CDV
部品情報  N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TFUNK [Vishay Telefunken]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo TFUNK - Vishay Telefunken

SI3442CDV データシート(HTML) 7 Page - Vishay Telefunken

Back Button SI3442CDV Datasheet HTML 3Page - Vishay Telefunken SI3442CDV Datasheet HTML 4Page - Vishay Telefunken SI3442CDV Datasheet HTML 5Page - Vishay Telefunken SI3442CDV Datasheet HTML 6Page - Vishay Telefunken SI3442CDV Datasheet HTML 7Page - Vishay Telefunken SI3442CDV Datasheet HTML 8Page - Vishay Telefunken SI3442CDV Datasheet HTML 9Page - Vishay Telefunken SI3442CDV Datasheet HTML 10Page - Vishay Telefunken SI3442CDV Datasheet HTML 11Page - Vishay Telefunken  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
Vishay Siliconix
Package Information
Document Number: 71200
18-Dec-06
www.vishay.com
1
1
2
3
Gauge Plane
L
5
4
R
R
C
0.15 M
B A
b
C
0.08
0.17 Ref
Seating Plane
-C -
Seating Plane
A1
A2 A
-A -
D
-B -
E1
E
L2
(L1)
c
4x 1
4x 1
e
e1
1
2
3
6
5
4
C
0.15 M
B A
b
-B -
E1
E
e
e1
5-LEAD TSOP
6-LEAD TSOP
TSOP: 5/6−LEAD
JEDEC Part Number: MO-193C
MILLIMETERS
INCHES
Dim
Min
Nom
Max
Min
Nom
Max
A
0.91
-
1.10
0.036
-
0.043
A1
0.01
-
0.10
0.0004
-
0.004
A2
0.90
-
1.00
0.035
0.038
0.039
b
0.30
0.32
0.45
0.012
0.013
0.018
c
0.10
0.15
0.20
0.004
0.006
0.008
D
2.95
3.05
3.10
0.116
0.120
0.122
E
2.70
2.85
2.98
0.106
0.112
0.117
E1
1.55
1.65
1.70
0.061
0.065
0.067
e
0.95 BSC
0.0374 BSC
e1
1.80
1.90
2.00
0.071
0.075
0.079
L
0.32
-
0.50
0.012
-
0.020
L1
0.60 Ref
0.024 Ref
L2
0.25 BSC
0.010 BSC
R
0.10
-
-
0.004
-
-
0
4
8
0
4
8
1
7 Nom
7 Nom
ECN: C-06593-Rev. I, 18-Dec-06
DWG: 5540


同様の部品番号 - SI3442CDV

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI3442CDV VISHAY-SI3442CDV Datasheet
223Kb / 11P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 30-Apr-12
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI3442CDV VBSEMI-SI3442CDV Datasheet
1,004Kb / 9P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
More results

同様の説明 - SI3442CDV

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTS2300S DINTEK-DTS2300S Datasheet
327Kb / 7P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4158DY VISHAY-SI4158DY Datasheet
188Kb / 9P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 17-Nov-08
logo
Analog Power
AM7320N ANALOGPOWER-AM7320N Datasheet
79Kb / 3P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
AM2312N ANALOGPOWER-AM2312N Datasheet
317Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
AM7422NA ANALOGPOWER-AM7422NA Datasheet
348Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI2374DS VISHAY-SI2374DS Datasheet
258Kb / 10P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 14-Apr-14
SI8406DB VISHAY-SI8406DB Datasheet
151Kb / 10P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 30-Apr-12
SI1056X VISHAY-SI1056X_10 Datasheet
123Kb / 8P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. D, 08-Nov-10
TN0201K VISHAY-TN0201K_06 Datasheet
202Kb / 4P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 20-Feb-06
SI4426DY VISHAY-SI4426DY Datasheet
65Kb / 4P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 15-May-00
SI1410EDH VISHAY-SI1410EDH Datasheet
49Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 31-Oct-05
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com