データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI4838BD データシート(PDF) 5 Page - Vishay Telefunken

部品番号 SI4838BD
部品情報  N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TFUNK [Vishay Telefunken]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo TFUNK - Vishay Telefunken

SI4838BD データシート(HTML) 5 Page - Vishay Telefunken

  SI4838BD Datasheet HTML 1Page - Vishay Telefunken SI4838BD Datasheet HTML 2Page - Vishay Telefunken SI4838BD Datasheet HTML 3Page - Vishay Telefunken SI4838BD Datasheet HTML 4Page - Vishay Telefunken SI4838BD Datasheet HTML 5Page - Vishay Telefunken SI4838BD Datasheet HTML 6Page - Vishay Telefunken SI4838BD Datasheet HTML 7Page - Vishay Telefunken SI4838BD Datasheet HTML 8Page - Vishay Telefunken SI4838BD Datasheet HTML 9Page - Vishay Telefunken Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
Document Number: 68964
S-82662-Rev. A, 03-Nov-08
www.vishay.com
5
Vishay Siliconix
Si4838BDY
New Product
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
*The power dissipation PD is based on TJ(max) = 150 °C, using junction-to-case thermal resistance, and is more useful in settling the upper
dissipation limit for cases where additional heatsinking is used. It is used to determine the current rating, when this rating falls below the package
limit.
Current Derating*
0
8
16
24
32
40
0
25
50
75
100
125
150
TC - Case Temperature (°C)
Power, Junction-to-Foot
0.0
1.4
2.8
4.2
5.6
7.0
0
25
50
75
100
125
150
TC - Case Temperature (°C)
Power, Junction-to-Ambient
0.00
0.36
0.72
1.08
1.44
1.80
0
25
50
75
100
125
150
TA -Ambient Temperature (°C)


同様の部品番号 - SI4838BD

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI4838BDY VISHAY-SI4838BDY Datasheet
271Kb / 10P
   N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 03-Nov-08
SI4838BDY VISHAY-SI4838BDY Datasheet
919Kb / 9P
   N-Channel 12 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI4838BDY-T1-GE3 VISHAY-SI4838BDY-T1-GE3 Datasheet
271Kb / 10P
   N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 03-Nov-08
SI4838BDY VISHAY-SI4838BDY_V01 Datasheet
919Kb / 9P
   N-Channel 12 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI4838BD VISHAY-SI4838BD_V01 Datasheet
205Kb / 9P
   N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

同様の説明 - SI4838BD

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI7104DN VISHAY-SI7104DN Datasheet
542Kb / 14P
   N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 17-Mar-08
SI7858BDP VISHAY-SI7858BDP Datasheet
515Kb / 13P
   N-Channel 12 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 03-May-10
SIR492DP VISHAY-SIR492DP Datasheet
482Kb / 14P
   N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 22-Sep-08
SI7102DN VISHAY-SI7102DN Datasheet
581Kb / 14P
   N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 22-Dec-08
logo
Vishay Telefunken
SIS452DN TFUNK-SIS452DN Datasheet
568Kb / 13P
   N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4838BDY VISHAY-SI4838BDY_V01 Datasheet
919Kb / 9P
   N-Channel 12 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI7104DN VISHAY-SI7104DN_V01 Datasheet
541Kb / 14P
   N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
logo
Vishay Telefunken
SIB404DK TFUNK-SIB404DK Datasheet
195Kb / 9P
   N-Channel 12 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIUD412ED VISHAY-SIUD412ED Datasheet
185Kb / 7P
   N-Channel 12 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 08-Aug-16
SI7858ADP VISHAY-SI7858ADP Datasheet
318Kb / 12P
   N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 03-Mar-08
SI7858BDP VISHAY-SI7858BDP_17 Datasheet
349Kb / 13P
   N-Channel 12 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 03-May-10
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com