データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI9926CD データシート(PDF) 4 Page - Vishay Telefunken

部品番号 SI9926CD
部品情報  Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TFUNK [Vishay Telefunken]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo TFUNK - Vishay Telefunken

SI9926CD データシート(HTML) 4 Page - Vishay Telefunken

  SI9926CD Datasheet HTML 1Page - Vishay Telefunken SI9926CD Datasheet HTML 2Page - Vishay Telefunken SI9926CD Datasheet HTML 3Page - Vishay Telefunken SI9926CD Datasheet HTML 4Page - Vishay Telefunken SI9926CD Datasheet HTML 5Page - Vishay Telefunken SI9926CD Datasheet HTML 6Page - Vishay Telefunken SI9926CD Datasheet HTML 7Page - Vishay Telefunken SI9926CD Datasheet HTML 8Page - Vishay Telefunken SI9926CD Datasheet HTML 9Page - Vishay Telefunken Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
www.vishay.com
4
Document Number: 68606
S09-0704-Rev. B, 27-Apr-09
Vishay Siliconix
Si9926CDY
New Product
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Source-Drain Diode Forward Voltage
Threshold Voltage
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
TJ = 150 °C
10
VSD - Source-to-Drain Voltage (V)
1
100
TJ = 25 °C
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 250 µA
TJ - Temperature (°C)
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
Single Pulse Power
0.000
0.010
0.020
0.030
0.040
0246
8
10
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TJ = 25 °C
TJ = 125 °C
ID = 8.3 A
0
5
10
15
20
25
30
Time (s)
10
1000
0.1
0.01
0.001
100
1
Safe Operating Area, Junction-to-Ambient
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
* VGS
minimum VGS at which RDS(on) is specified
100
1
0.1
1
10
100
0.01
10
0.1
TA = 25 °C
Single Pulse
Limited by RDS(on)*
BVDSS
Limited
DC
10 s
1 s
100 ms
10 ms
1 ms
100 µs


同様の部品番号 - SI9926CD

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI9926CDY VISHAY-SI9926CDY Datasheet
255Kb / 10P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 27-Apr-09
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
SI9926CDY DOINGTER-SI9926CDY Datasheet
1Mb / 4P
   Dual N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
logo
Vishay Siliconix
SI9926CDY VISHAY-SI9926CDY Datasheet
200Kb / 9P
   Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI9926CDY-T1-E3 VISHAY-SI9926CDY-T1-E3 Datasheet
255Kb / 10P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 27-Apr-09
SI9926CDY-T1-E3 VISHAY-SI9926CDY-T1-E3 Datasheet
200Kb / 9P
   Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

同様の説明 - SI9926CD

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI1912EDH VISHAY-SI1912EDH Datasheet
42Kb / 5P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 05-Mar-01
SI1902DL VISHAY-SI1902DL Datasheet
43Kb / 4P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. E, 12-Aug-02
SI5908DC VISHAY-SI5908DC_10 Datasheet
236Kb / 10P
   Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 08-Mar-10
SI9926CDY VISHAY-SI9926CDY Datasheet
255Kb / 10P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 27-Apr-09
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTM9936 DINTEK-DTM9936 Datasheet
307Kb / 9P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
DTS2212 DINTEK-DTS2212 Datasheet
306Kb / 9P
   Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI1902CDL VISHAY-SI1902CDL Datasheet
236Kb / 11P
   Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 02-May-11
SI7904BDN VISHAY-SI7904BDN Datasheet
559Kb / 13P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 29-Dec-08
SI1024X VISHAY-SI1024X_08 Datasheet
113Kb / 5P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 24-Mar-08
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI5908DC KEXIN-KI5908DC Datasheet
66Kb / 2P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7904DN VISHAY-SI7904DN Datasheet
88Kb / 5P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. G, 07-Jul-08
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com