データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI4160DY データシート(PDF) 4 Page - Vishay Telefunken

部品番号 SI4160DY
部品情報  N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TFUNK [Vishay Telefunken]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo TFUNK - Vishay Telefunken

SI4160DY データシート(HTML) 4 Page - Vishay Telefunken

  SI4160DY Datasheet HTML 1Page - Vishay Telefunken SI4160DY Datasheet HTML 2Page - Vishay Telefunken SI4160DY Datasheet HTML 3Page - Vishay Telefunken SI4160DY Datasheet HTML 4Page - Vishay Telefunken SI4160DY Datasheet HTML 5Page - Vishay Telefunken SI4160DY Datasheet HTML 6Page - Vishay Telefunken SI4160DY Datasheet HTML 7Page - Vishay Telefunken SI4160DY Datasheet HTML 8Page - Vishay Telefunken SI4160DY Datasheet HTML 9Page - Vishay Telefunken Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
www.vishay.com
4
Document Number: 69069
S-83092-Rev. A, 29-Dec-08
Vishay Siliconix
Si4160DY
New Product
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Source-Drain Diode Forward Voltage
Threshold Voltage
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1
0.01
0.001
0.1
10
100
TJ = 25 °C
TJ = 150 °C
VSD -Source-to-Drain Voltage (V)
- 0.8
- 0.6
- 0.4
- 0.2
0.0
0.2
0.4
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 250 µA
ID =5mA
TJ - Temperature (°C)
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
Single Pulse Power, Junction-to-Ambient
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
012
3
45
67
8
910
TJ = 25 °C
TJ = 125 °C
ID =15A
VGS -Gate-to-Source Voltage (V)
0
34
68
102
136
170
0
1
1
1
0
0
.
0
0.01
0.1
Time (s)
Safe Operating Area, Junction-to-Ambient
0.01
100
1
100
0.01
0.1
1ms
10 ms
1s
0.1
1
10
10
TA = 25 °C
Single Pulse
Limited byRDS(on)*
DC
10 s
BVDSS Limited
100 ms
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
* VGS > minimum VGS at which RDS(on) is specified


同様の部品番号 - SI4160DY

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI4160DY VISHAY-SI4160DY Datasheet
141Kb / 7P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 29-Dec-08
SI4160DY-T1-GE3 VISHAY-SI4160DY-T1-GE3 Datasheet
230Kb / 9P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI4160DY VISHAY-SI4160DY_V01 Datasheet
230Kb / 9P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

同様の説明 - SI4160DY

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI3456DV VISHAY-SI3456DV Datasheet
61Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 23-Nov-98
SUU50N03-12P VISHAY-SUU50N03-12P Datasheet
60Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Sep-03
SI4894DY VISHAY-SI4894DY Datasheet
129Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
17-May-04
SI4406DY VISHAY-SI4406DY Datasheet
38Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 26-May-03
SI7380DP VISHAY-SI7380DP Datasheet
180Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI733ADP VISHAY-SI733ADP Datasheet
61Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Oct-04
SI4892DY VISHAY-SI4892DY Datasheet
71Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 01-Aug-05
logo
Vaishali Semiconductor
SI4356ADY VAISH-SI4356ADY Datasheet
143Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIRA00DP VISHAY-SIRA00DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA04DP VISHAY-SIRA04DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA14DP VISHAY-SIRA14DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 12-Mar-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com