データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI4164DY データシート(PDF) 3 Page - Vishay Telefunken

部品番号 SI4164DY
部品情報  N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TFUNK [Vishay Telefunken]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo TFUNK - Vishay Telefunken

SI4164DY データシート(HTML) 3 Page - Vishay Telefunken

  SI4164DY Datasheet HTML 1Page - Vishay Telefunken SI4164DY Datasheet HTML 2Page - Vishay Telefunken SI4164DY Datasheet HTML 3Page - Vishay Telefunken SI4164DY Datasheet HTML 4Page - Vishay Telefunken SI4164DY Datasheet HTML 5Page - Vishay Telefunken SI4164DY Datasheet HTML 6Page - Vishay Telefunken SI4164DY Datasheet HTML 7Page - Vishay Telefunken SI4164DY Datasheet HTML 8Page - Vishay Telefunken SI4164DY Datasheet HTML 9Page - Vishay Telefunken Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
Document Number: 68870
S-82015-Rev. A, 01-Sep-08
www.vishay.com
3
Vishay Siliconix
Si4164DY
New Product
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Output Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current and Gate Voltage
Gate Charge
0
14
28
42
56
70
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
VGS =10thru 4 V
VGS =3 V
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
0.0020
0.0025
0.0030
0.0035
0.0040
0.0045
014
28
42
56
70
VGS =4.5 V
VGS =10 V
ID - Drain Current (A)
0
2
4
6
8
10
0
13263952
65
VDS =20 V
ID =10A
VDS =15 V
VDS =10 V
Qg - Total Gate Charge (nC)
Transfer Characteristics
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
0
2
4
6
8
10
0
1
234
5
TC = 25 °C
TC = 125 °C
TC = - 55 °C
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
Crss
0
900
1800
2700
3600
4500
0
6
12
18
24
30
Ciss
Coss
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
VGS =4.5 V
VGS =10 V
ID =15A
TJ -Junction Temperature (°C)


同様の部品番号 - SI4164DY

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI4164DY VISHAY-SI4164DY Datasheet
141Kb / 7P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 01-Sep-08
SI4164DY-T1-GE3 VISHAY-SI4164DY-T1-GE3 Datasheet
240Kb / 9P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI4164DY VISHAY-SI4164DY_V01 Datasheet
240Kb / 9P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

同様の説明 - SI4164DY

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI3456DV VISHAY-SI3456DV Datasheet
61Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 23-Nov-98
SUU50N03-12P VISHAY-SUU50N03-12P Datasheet
60Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Sep-03
SI4894DY VISHAY-SI4894DY Datasheet
129Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
17-May-04
SI4406DY VISHAY-SI4406DY Datasheet
38Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 26-May-03
SI7380DP VISHAY-SI7380DP Datasheet
180Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI733ADP VISHAY-SI733ADP Datasheet
61Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Oct-04
SI4892DY VISHAY-SI4892DY Datasheet
71Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 01-Aug-05
logo
Vaishali Semiconductor
SI4356ADY VAISH-SI4356ADY Datasheet
143Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIRA00DP VISHAY-SIRA00DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA04DP VISHAY-SIRA04DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA14DP VISHAY-SIRA14DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 12-Mar-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com