データシートサーチシステム |
|
TLE4287G データシート(PDF) 8 Page - Infineon Technologies AG |
|
TLE4287G データシート(HTML) 8 Page - Infineon Technologies AG |
8 / 14 page TLE4287G Data Sheet 8 Rev. 1.41, 2012-01-30 Table 5 Electrical Characteristics 7.5 V ≤ V I ≤ 40 V; -40 °C < Tj < 150 °C; VEN > 4 V (unless otherwise specified) Parameter Symbol Limit Values Unit Test Condition Min. Typ. Max. Output voltage V Q 4.90 5.0 5.10 V 5 mA < I Q < 200 mA 7.5 V < V I < 22 V Output voltage V Q 4.90 5.0 5.10 V 5 mA < I Q < 80 mA 7.5 V < V I < 36 V Output current limitation I Q 250 – – mA V I < 22 V Drop voltage V DR –1.8 2.5 V I Q = 200 mA 1) Current consumption I q = II - IQ I q –1.0 10 μA Regulator OFF : T j < 125 °C, V EN = 0 V, H = open 7.5 V ≤ V I ≤ 16.5V Current consumption I q = II - IQ I q –2.3 5mA 5 mA < I Q < 200 mA, V I = 16 V Load regulation ΔV Q,lo -25 – +25 mV 5 mA < I Q < 200 mA Line regulation ΔV Q,li -25 – +25 V 7.5 V < V I < 22 V I Q = 20 mA Power Supply Ripple Rejection PSRR –55 – dB f r = 100 Hz; V r = 0.5 Vpp Temperature output voltage drift ΔV Q/ΔT –0.5 –mV/K – Output capacitance C Q 100 – – nF – Reset Generator Reset switching threshold V Q,rt 4.50 4.65 4.80 V – Reset output low voltage V RL –0.1 0.4 V R ext = 4.7 kΩ to VQ 2) Reset output high voltage V RH 4.5 – 5.05 V R ext = ∞ Reset pull-up resistor R R 20 30 40 k Ω internally connected to Q Reset charging current I D,c 10 15 38 μA V D = 1.5 V Upper timing threshold V DU 2.2 3 3.6 V – Lower timing threshold V DL 0.1 0.43 0.8 V – Delay saturation voltage V D,sat –50 – mV V Q < VQ,rt |
同様の部品番号 - TLE4287G_12 |
|
同様の説明 - TLE4287G_12 |
|
|
リンク URL |
プライバシーポリシー |
ALLDATASHEET.JP |
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか? [ DONATE ] |
Alldatasheetは | 広告 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | リンク交換 | メーカーリスト All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |