データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI7114AD データシート(PDF) 3 Page - Vishay Telefunken

部品番号 SI7114AD
部品情報  N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TFUNK [Vishay Telefunken]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo TFUNK - Vishay Telefunken

SI7114AD データシート(HTML) 3 Page - Vishay Telefunken

  SI7114AD Datasheet HTML 1Page - Vishay Telefunken SI7114AD Datasheet HTML 2Page - Vishay Telefunken SI7114AD Datasheet HTML 3Page - Vishay Telefunken SI7114AD Datasheet HTML 4Page - Vishay Telefunken SI7114AD Datasheet HTML 5Page - Vishay Telefunken SI7114AD Datasheet HTML 6Page - Vishay Telefunken SI7114AD Datasheet HTML 7Page - Vishay Telefunken SI7114AD Datasheet HTML 8Page - Vishay Telefunken SI7114AD Datasheet HTML 9Page - Vishay Telefunken Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 13 page
background image
Document Number: 68932
S-82616-Rev. B, 03-Nov-08
www.vishay.com
3
Vishay Siliconix
Si7114ADN
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Output Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current and Gate Voltage
Gate Charge
0
15
30
45
60
0
246
8
10
VGS =10thru 4 V
VGS =3 V
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
0.003
0.006
0.009
0.012
0
204060
80
100
VGS =10 V
VGS =4.5 V
ID - Drain Current (A)
0
2
4
6
8
10
04
8
12
16
20
24
VDS =24 V
ID =18 A
VDS =15 V
Qg - Total Gate Charge (nC)
Transfer Characteristics
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
0
1
2
3
4
0.0
0.6
1.2
1.8
2.4
3.0
TC = 25 °C
TC = 125 °C
TC = - 55 °C
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
Crss
0
400
800
1200
1600
06
12
18
24
30
Ciss
Coss
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
0.6
0.9
1.2
1.5
1.8
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
VGS =4.5 V
VGS =10 V
ID =18 A
TJ -Junction Temperature (°C)


同様の部品番号 - SI7114AD

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI7114ADN VISHAY-SI7114ADN Datasheet
142Kb / 7P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 03-Nov-08
SI7114ADN VISHAY-SI7114ADN Datasheet
569Kb / 12P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI7114ADN-T1-GE3 VISHAY-SI7114ADN-T1-GE3 Datasheet
594Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI7114ADN VISHAY-SI7114ADN_V01 Datasheet
569Kb / 12P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI7114AD VISHAY-SI7114AD_V01 Datasheet
594Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

同様の説明 - SI7114AD

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI3456DV VISHAY-SI3456DV Datasheet
61Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 23-Nov-98
SUU50N03-12P VISHAY-SUU50N03-12P Datasheet
60Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Sep-03
SI4894DY VISHAY-SI4894DY Datasheet
129Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
17-May-04
SI4406DY VISHAY-SI4406DY Datasheet
38Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 26-May-03
SI7380DP VISHAY-SI7380DP Datasheet
180Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI733ADP VISHAY-SI733ADP Datasheet
61Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Oct-04
SI4892DY VISHAY-SI4892DY Datasheet
71Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 01-Aug-05
logo
Vaishali Semiconductor
SI4356ADY VAISH-SI4356ADY Datasheet
143Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIRA00DP VISHAY-SIRA00DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA04DP VISHAY-SIRA04DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA14DP VISHAY-SIRA14DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 12-Mar-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com