データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SIZ728DT データシート(PDF) 4 Page - Vishay Telefunken

部品番号 SIZ728DT
部品情報  N-Channel 25 V (D-S) MOSFETs
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TFUNK [Vishay Telefunken]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo TFUNK - Vishay Telefunken

SIZ728DT データシート(HTML) 4 Page - Vishay Telefunken

  SIZ728DT Datasheet HTML 1Page - Vishay Telefunken SIZ728DT Datasheet HTML 2Page - Vishay Telefunken SIZ728DT Datasheet HTML 3Page - Vishay Telefunken SIZ728DT Datasheet HTML 4Page - Vishay Telefunken SIZ728DT Datasheet HTML 5Page - Vishay Telefunken SIZ728DT Datasheet HTML 6Page - Vishay Telefunken SIZ728DT Datasheet HTML 7Page - Vishay Telefunken SIZ728DT Datasheet HTML 8Page - Vishay Telefunken SIZ728DT Datasheet HTML 9Page - Vishay Telefunken Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 14 page
background image
www.vishay.com
4
Document Number: 67694
S11-2379-Rev. B, 28-Nov-11
Vishay Siliconix
SiZ728DT
New Product
This document is subject to change without notice.
THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
CHANNEL-1 TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
Output Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current
Gate Charge
0
10
20
30
40
50
60
70
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
V
DS - Drain-to-Source Voltage (V)
V
GS = 4 V
V
GS = 10 V thru 5 V
V
GS = 3 V
0.0040
0.0060
0.0080
0.0100
0.0120
0.0140
0.0160
0
10
20
30
40
50
60
70
I
D -Drain Current (A)
V
GS = 4.5 V
V
GS = 10 V
0
2
4
6
8
10
0
3
6
9
12
15
18
Q
g - Total Gate Charge (nC)
V
DS = 24 V
V
DS = 7.5 V
I
D = 20 A
V
DS = 15 V
Transfer Characteristics
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
0
4
8
12
16
20
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
V
GS - Gate-to-Source Voltage (V)
T
C = 125 °C
T
C = - 55 °C
T= 25 C
°
C
0
200
400
600
800
1000
1200
0
5
10
15
20
25
V
DS - Drain-to-Source Voltage (V)
C
iss
C
oss
C
rss
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
T
J - Junction Temperature (°C)
I
D = 18 A
V
GS = 4.5 V
V
GS = 10 V


同様の部品番号 - SIZ728DT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SIZ728DT VISHAY-SIZ728DT Datasheet
210Kb / 14P
   N-Channel 25 V (D-S) MOSFETs
Rev. A, 04-Apr-11
SIZ728DT VISHAY-SIZ728DT Datasheet
211Kb / 14P
   N-Channel 25 V (D-S) MOSFETs
Rev. B, 28-Nov-11
SIZ728DT VISHAY-SIZ728DT Datasheet
215Kb / 14P
   N-Channel 25 V (D-S) MOSFETs
08-Feb-17
SIZ728DT-T1-GE3 VISHAY-SIZ728DT-T1-GE3 Datasheet
210Kb / 14P
   N-Channel 25 V (D-S) MOSFETs
Rev. A, 04-Apr-11
SIZ728DT VISHAY-SIZ728DT_12 Datasheet
211Kb / 14P
   N-Channel 25 V (D-S) MOSFETs
Rev. B, 28-Nov-11
More results

同様の説明 - SIZ728DT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SIZ728DT VISHAY-SIZ728DT_12 Datasheet
211Kb / 14P
   N-Channel 25 V (D-S) MOSFETs
Rev. B, 28-Nov-11
SIZ728DT VISHAY-SIZ728DT Datasheet
210Kb / 14P
   N-Channel 25 V (D-S) MOSFETs
Rev. A, 04-Apr-11
SIZ728DT VISHAY-SIZ728DT_V01 Datasheet
215Kb / 14P
   N-Channel 25 V (D-S) MOSFETs
08-Feb-17
SIRA22DP VISHAY-SIRA22DP Datasheet
255Kb / 9P
   N-Channel 25 V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
SIZ320DT VISHAY-SIZ320DT Datasheet
368Kb / 14P
   Dual N-Channel 25 V (D-S) MOSFETs
08-Feb-17
SIZ926DT VISHAY-SIZ926DT Datasheet
236Kb / 14P
   Dual N-Channel 25 V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
SIZ328DT VISHAY-SIZ328DT Datasheet
391Kb / 14P
   Dual N-Channel 25 V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
VN2010L VISHAY-VN2010L Datasheet
45Kb / 4P
   N-Channel 200-V (D-S) MOSFETs
Rev. C, 16-Jul-01
SIZ730DT VISHAY-SIZ730DT_12 Datasheet
211Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. B, 28-Nov-11
SIZ720DT VISHAY-SIZ720DT_V01 Datasheet
193Kb / 14P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com