データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI4564DY データシート(PDF) 8 Page - Vishay Telefunken

部品番号 SI4564DY
部品情報  N- and P-Channel 40 V (D-S) MOSFET
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TFUNK [Vishay Telefunken]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo TFUNK - Vishay Telefunken

SI4564DY データシート(HTML) 8 Page - Vishay Telefunken

Back Button SI4564DY Datasheet HTML 4Page - Vishay Telefunken SI4564DY Datasheet HTML 5Page - Vishay Telefunken SI4564DY Datasheet HTML 6Page - Vishay Telefunken SI4564DY Datasheet HTML 7Page - Vishay Telefunken SI4564DY Datasheet HTML 8Page - Vishay Telefunken SI4564DY Datasheet HTML 9Page - Vishay Telefunken SI4564DY Datasheet HTML 10Page - Vishay Telefunken SI4564DY Datasheet HTML 11Page - Vishay Telefunken SI4564DY Datasheet HTML 12Page - Vishay Telefunken Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 15 page
background image
www.vishay.com
8
Document Number: 65922
S10-0455-Rev. B, 22-Feb-10
Vishay Siliconix
Si4564DY
P-CHANNEL TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Output Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current and Gate Voltage
Gate Charge
0
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
8
16
24
32
40
V
DS - Drain-to-Source Voltage (V)
V
GS = 10 V thru 4 V
3 V
0.015
0
8
16
24
32
40
0.019
0.023
0.027
0.031
0.035
I
D - Drain Current (A)
V
GS = 4.5 V
V
GS = 10 V
0
9
18
27
36
45
Q
g - Total Gate Charge
0
2
4
6
8
10
I
D = 10 A
V
DS = 20 V
V
DS = 30 V
V
DS = 10 V
Transfer Characteristics
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
0
012345
2
4
6
8
10
V
GS - Gate-to-Source Voltage (V)
T
C = 125 °C
T
C = 25 °C
T
C = - 55 °C
0
0
8
16
24
32
40
620
1240
1860
2480
3100
V
DS - Drain-to-Source Voltage (V)
C
rss
C
oss
C
iss
0.6
- 50
- 25
25
75
125
0
50
100
150
0.8
1.2
1.0
1.6
1.4
1.8
T
J - Junction Temperature (°C)
V
GS = 10 V
V
GS = 4.5 V
I
D = 8 A


同様の部品番号 - SI4564DY

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI4564DY VISHAY-SI4564DY Datasheet
154Kb / 12P
   N- and P-Channel 40 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 22-Feb-10
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI4564DY VBSEMI-SI4564DY Datasheet
1Mb / 14P
   N- and P-Channel 40V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4564DY VISHAY-SI4564DY Datasheet
234Kb / 14P
   N- and P-Channel 40 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI4564DY-T1-GE3 VISHAY-SI4564DY-T1-GE3 Datasheet
154Kb / 12P
   N- and P-Channel 40 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 22-Feb-10
SI4564DY VISHAY-SI4564DY_V01 Datasheet
234Kb / 14P
   N- and P-Channel 40 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

同様の説明 - SI4564DY

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STU310DH VBSEMI-STU310DH Datasheet
1Mb / 13P
   N- and P-Channel 40 V (D-S) MOSFET
VBE5415 VBSEMI-VBE5415 Datasheet
1Mb / 13P
   N- and P-Channel 40 V (D-S) MOSFET
P2003ND5G VBSEMI-P2003ND5G Datasheet
2Mb / 13P
   N- and P-Channel 40 V (D-S) MOSFET
4533GEH-HF VBSEMI-4533GEH-HF Datasheet
1Mb / 13P
   N- and P-Channel 40 V (D-S) MOSFET
AOD609 VBSEMI-AOD609 Datasheet
1Mb / 13P
   N- and P-Channel 40 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4561DY VISHAY-SI4561DY_V01 Datasheet
141Kb / 12P
   N- and P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
73224 VISHAY-73224 Datasheet
87Kb / 8P
   N- and P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 17-Jan-05
SI4564DY VISHAY-SI4564DY Datasheet
154Kb / 12P
   N- and P-Channel 40 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 22-Feb-10
SI4563DY VISHAY-SI4563DY Datasheet
135Kb / 12P
   N- and P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 09-Mar-09
SI3529DV VISHAY-SI3529DV Datasheet
151Kb / 12P
   N- and P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 02-Nov-09
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com