データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CS52510-1 データシート(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

部品番号 CS52510-1
部品情報  10 A LDO 5?뭁in Adjustable Linear Regulator
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

CS52510-1 データシート(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  CS52510-1 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor CS52510-1 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor CS52510-1 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor CS52510-1 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor CS52510-1 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor CS52510-1 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor CS52510-1 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor CS52510-1 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor CS52510-1 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
CS52510−1
http://onsemi.com
4
Figure 2. Block Diagram
+
+
BIAS
and
TSD
VREF
EA
IA
VOUT
VSENSE
Adjust
VPOWER
VCONTROL
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
Figure 3. Ripple Rejection vs Frequency
Figure 4. Adjust Pin Current vs VCONTROL − VOUT
VIN − VOUT = 2.0 V
IOUT = 4.0 A
VRIPPLE = 1.0 VP−P
COUT = 22 μF
CADJ = 0.1 μF
101
Frequency (Hz)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
102
103
104
105
106
VCONTROL − VOUT (V)
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
7.0 8.0 9.0
10
11
70
71
72
73
74
75
VPOWER − VOUT (V)
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
915.4
916.0
916.1
916.2
916.3
916.4
915.5
915.6
915.7
915.8
915.9
VPOWER − VOUT (V)
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
70
73
74
75
71
72
VPOWER = 2.5 V
IL = 10 mA
VCONTROL = 5.0 V
ΔVOUT = +1.0%
VCONTROL = 2.75 V
IL = 10 mA
Figure 5. Minimum Load Current vs VPOWER − VOUT
Figure 6. Adjust Pin Current vs VPOWER − VOUT


同様の部品番号 - CS52510-1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cherry Semiconductor Co...
CS52510-1 CHERRY-CS52510-1 Datasheet
154Kb / 9P
   10A LDO 5-Pin Adjustable Linear Regulator
CS52510-1GT5 CHERRY-CS52510-1GT5 Datasheet
154Kb / 9P
   10A LDO 5-Pin Adjustable Linear Regulator
More results

同様の説明 - CS52510-1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
CS5210-1 ONSEMI-CS5210-1 Datasheet
220Kb / 8P
   10 A LDO 3?뭁in Adjustable Linear Regulator
July, 2006 ??Rev. 7
CS5253-1 ONSEMI-CS5253-1 Datasheet
268Kb / 10P
   3.0 A LDO 5?뭁in Adjustable Linear Regulator
September, 2006??Rev. 11
CS5257A-1 ONSEMI-CS5257A-1 Datasheet
274Kb / 11P
   7.0 A LDO 5?뭁in Adjustable Linear Regulator
September, 2006 ??Rev. 10
CS5258-1 ONSEMI-CS5258-1 Datasheet
255Kb / 10P
   8.0 A LDO 5?뭁in Adjustable Linear Regulator
September, 2006 ??Rev. 6
CS5207A-1 ONSEMI-CS5207A-1 Datasheet
221Kb / 8P
   7.0 A LDO 3?뭁in Adjustable Linear Regulator
September, 2006 ??Rev. 7
CS5208-1 ONSEMI-CS5208-1 Datasheet
221Kb / 8P
   8.0 A LDO 3?뭁in Adjustable Linear Regulator
September, 2006 ??Rev. 6
logo
Cherry Semiconductor Co...
CS52510-1 CHERRY-CS52510-1 Datasheet
154Kb / 9P
   10A LDO 5-Pin Adjustable Linear Regulator
CS5257A-1 CHERRY-CS5257A-1 Datasheet
173Kb / 9P
   7A LDO 5-Pin Adjustable Linear Regulator
CS5258-1 CHERRY-CS5258-1 Datasheet
153Kb / 9P
   8A LDO 5-Pin Adjustable Linear Regulator
CS5253-1 CHERRY-CS5253-1 Datasheet
171Kb / 9P
   3A LDO 5-Pin Adjustable Linear Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com