データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1N5221-1 データシート(PDF) 3 Page - Microsemi Corporation

部品番号 1N5221-1
部品情報  SILICON 500 mW ZENER DIODES
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
ホームページ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

1N5221-1 データシート(HTML) 3 Page - Microsemi Corporation

  1N5221-1 Datasheet HTML 1Page - Microsemi Corporation 1N5221-1 Datasheet HTML 2Page - Microsemi Corporation 1N5221-1 Datasheet HTML 3Page - Microsemi Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image


同様の部品番号 - 1N5221-1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Surge Components
1N5221-1N5281 SURGE-1N5221-1N5281 Datasheet
208Kb / 3P
   Silicin Planar Power Zener Diode
More results

同様の説明 - 1N5221-1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Microsemi Corporation
1N957B-1 MICROSEMI-1N957B-1 Datasheet
92Kb / 2P
   SILICON 500 mW ZENER DIODES
1N992B MICROSEMI-1N992B Datasheet
221Kb / 3P
   Silicon 500 mW Zener Diodes
1N4370 MICROSEMI-1N4370 Datasheet
70Kb / 2P
   SILICON 500 mW ZENER DIODES
1N5221 MICROSEMI-1N5221 Datasheet
100Kb / 3P
   SILICON 500 mW ZENER DIODES
1N5985 MICROSEMI-1N5985 Datasheet
110Kb / 3P
   SILICON 500 mW ZENER DIODES
1N746 MICROSEMI-1N746 Datasheet
217Kb / 3P
   Silicon 500 mW Zener Diodes
1N957BUR-1 MICROSEMI-1N957BUR-1 Datasheet
503Kb / 6P
   Silicon MELF 500 mW Zener Diodes
Rev. 1
logo
Compensated Deuices Inc...
1N6309US CDI-DIODE-1N6309US Datasheet
108Kb / 2P
   500 mW ZENER DIODES
1N6309 CDI-DIODE-1N6309 Datasheet
111Kb / 2P
   500 mW ZENER DIODES
logo
New Jersey Semi-Conduct...
RD2.0E NJSEMI-RD2.0E Datasheet
346Kb / 5P
   500 mW PLANAR TYPE SILICON ZENER DIODES
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com