データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1N4909A データシート(PDF) 2 Page - Microsemi Corporation

部品番号 1N4909A
部品情報  12.8 VOLT LOW NOISE TEMPERATURE COMPENSATED ZENER REFERENCE DIODES
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
ホームページ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

1N4909A データシート(HTML) 2 Page - Microsemi Corporation

  1N4909A Datasheet HTML 1Page - Microsemi Corporation 1N4909A Datasheet HTML 2Page - Microsemi Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image


同様の部品番号 - 1N4909A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Compensated Deuices Inc...
1N4909A CDI-DIODE-1N4909A Datasheet
65Kb / 2P
   TEMPERATURE COMPENSATED ZENER REFERENCE DIODES
logo
Digitron Semiconductors
1N4909A DIGITRON-1N4909A Datasheet
296Kb / 4P
   12.8V TEMPERATURE COMPENSATED ZENER DIODE
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N4909A NJSEMI-1N4909A Datasheet
84Kb / 1P
   12.8 VOLT NOMINAL ZENER VOLTAGE 짹 5%
More results

同様の説明 - 1N4909A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Microsemi Corporation
1N4916 MICROSEMI-1N4916 Datasheet
71Kb / 2P
   19.2 VOLT LOW NOISE TEMPERATURE COMPENSATED ZENER REFERENCE DIODES
logo
Digitron Semiconductors
1N4916 DIGITRON-1N4916 Datasheet
140Kb / 2P
   19.2 VOLT LOW NOISE TEMPERATURE COMPENSATED ZENER REFERENCE DIODES
logo
Microsemi Corporation
1N935 MICROSEMI-1N935 Datasheet
76Kb / 2P
   9.0 VOLT TEMPERATURE COMPENSATED ZENER REFERENCE DIODES
1N3154 MICROSEMI-1N3154_1 Datasheet
137Kb / 3P
   8.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N4765 NJSEMI-1N4765 Datasheet
118Kb / 1P
   9.1 VOLT TEMPERATURE COMPENSATED ZENER REFERENCE DIODES
1N941 NJSEMI-1N941 Datasheet
134Kb / 1P
   11.7 VOLT TEMPERATURE COMPENSATED ZENER REFERENCE DIODES
logo
Microsemi Corporation
1N3154 MICROSEMI-1N3154 Datasheet
72Kb / 2P
   8.4 VOLT TEMPERATURE COMPENSATED ZENER REFERENCE DIODES
1N4564 MICROSEMI-1N4564 Datasheet
82Kb / 2P
   6.4 VOLT TEMPERATURE COMPENSATED ZENER REFERENCE DIODES
1N4584 MICROSEMI-1N4584 Datasheet
246Kb / 4P
   6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes
logo
Digitron Semiconductors
1N941 DIGITRON-1N941 Datasheet
230Kb / 2P
   11.7 VOLT TEMPERATURE COMPENSATED ZENER REFERENCE DIODES
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com