データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LC87FBH08A データシート(PDF) 9 Page - ON Semiconductor

部品番号 LC87FBH08A
部品情報  8-bit 1-chip Microcontroller
Download  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

LC87FBH08A データシート(HTML) 9 Page - ON Semiconductor

Back Button LC87FBH08A Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor LC87FBH08A Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor LC87FBH08A Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor LC87FBH08A Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor LC87FBH08A Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor LC87FBH08A Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor LC87FBH08A Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor LC87FBH08A Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor LC87FBH08A Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 31 page
background image
LC87FBH08A
No.A2045-9/31
VQLP32 (4mm
×4mm) “Lead-/Halogen-free Type” (build-to-order )
VQLP32
NAME
VQLP32
NAME
1
RES
17
P21/URX/INT4/T1IN/PWM5
2
N.C.
18
P30/PWM4/INT5/T1IN
3
VSS1
19
P31/PWM5/INT5/T1IN
4
CF1/XT1
20
VSS2
5
CF2/XT2
21
P00/AN0
6
VDD1
22
P01/AN1
7
P10/SO0
23
P02/AN2
8
P11/SI0/SB0
24
P03/AN3
9
P12/SCK0
25
P04/AN4
10
P13/SO1/DBGP12
26
P05/AN5/CKO/DBGP00
11
P14/SI1/SB1/DBGP11
27
P06/AN6/T6O/DBGP01
12
P15/SCK1/DBGP10
28
P07/T7O/DBGP02
13
P16/T1PWML
29
P70/INT0/T0LCP/AN8
14
P17/T1PWMH/BUZ
30
P71/INT1/T0HCP/AN9
15
N.C.
31
P72/INT2/T0IN/AN10
16
P20/UTX/INT4/T1IN/PWM4
32
P73/INT3/T0IN
Note: N.C. pins must be held open (disconnected).
LC87FBH08A
Top view
P04/AN4
P05/AN5/CKO/DBGP00
P06/AN6/T6O/DBGP01
P07/T7O/DBGP02
P70/INT0/T0LCP/AN8
P71/INT1/T0HCP/AN9
P72/INT2/T0IN/AN10
P73/INT3/T0IN
16
15
14
13
12
11
10
9
P20/UTX/INT4/T1IN/PWM4
N.C.
P17/T1PWMH/BUZ
P16/T1PWML
P15/SCK1/DBGP10
P14/SI1/SB1/DBGP11
P13/SO1/DBGP12
P12/SCK0
25
26
27
28
29
30
31
32


同様の部品番号 - LC87FBH08A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
LC87FBH08A ONSEMI-LC87FBH08A Datasheet
469Kb / 32P
   8-bit Microcontroller
June 2016 - Rev. 1
LC87FBH08AU-EB-3H ONSEMI-LC87FBH08AU-EB-3H Datasheet
469Kb / 32P
   8-bit Microcontroller
June 2016 - Rev. 1
LC87FBH08AU-EB-NH ONSEMI-LC87FBH08AU-EB-NH Datasheet
469Kb / 32P
   8-bit Microcontroller
June 2016 - Rev. 1
LC87FBH08A ONSEMI-LC87FBH08A_16 Datasheet
469Kb / 32P
   8-bit Microcontroller
June 2016 - Rev. 1
More results

同様の説明 - LC87FBH08A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
ENA1384B ONSEMI-ENA1384B Datasheet
269Kb / 30P
   8-bit 1-chip Microcontroller
May, 2013 Ver.1.20
ENA1455A ONSEMI-ENA1455A Datasheet
198Kb / 27P
   8-bit 1-chip Microcontroller
May, 2013 Ver.1.02
ENA1869A ONSEMI-ENA1869A Datasheet
242Kb / 26P
   8-bit 1-chip Microcontroller
May, 2013 Ver.1.00
ENA1898A ONSEMI-ENA1898A Datasheet
177Kb / 27P
   8-bit 1-chip Microcontroller
May, 2013 Ver.1.00a
ENA1955 ONSEMI-ENA1955 Datasheet
202Kb / 28P
   8-bit 1-chip Microcontroller
May, 2013 Ver.1.00
ENA1956A ONSEMI-ENA1956A Datasheet
202Kb / 28P
   8-bit 1-chip Microcontroller
May, 2013 Ver.1.03
ENA2304 ONSEMI-ENA2304 Datasheet
302Kb / 31P
   8-bit 1-chip Microcontroller
March, 2014 Ver. 1.01
EN8298B ONSEMI-EN8298B Datasheet
167Kb / 23P
   8-bit 1-chip Microcontroller
May, 2013 Ver.3.00
ENA0664 ONSEMI-ENA0664 Datasheet
186Kb / 28P
   8-bit 1-chip Microcontroller
May, 2013 Ver.1.01
ENA0886 ONSEMI-ENA0886 Datasheet
204Kb / 29P
   8-bit 1-chip Microcontroller
May, 2013 Ver.1.00
logo
Sanyo Semicon Device
LC87F5VP6A SANYO-LC87F5VP6A Datasheet
168Kb / 27P
   8-bit 1-chip Microcontroller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com