データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74ALVC16245DTR データシート(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

部品番号 74ALVC16245DTR
部品情報  Low?뭋oltage 16?묪it Transceiver
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

74ALVC16245DTR データシート(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  74ALVC16245DTR Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor 74ALVC16245DTR Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor 74ALVC16245DTR Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor 74ALVC16245DTR Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor 74ALVC16245DTR Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor 74ALVC16245DTR Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor 74ALVC16245DTR Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor 74ALVC16245DTR Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor 74ALVC16245DTR Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
74ALVC16245
http://onsemi.com
5
CAPACITIVE CHARACTERISTICS
Symbol
Parameter
Condition
Typical
Unit
CIN
Input Capacitance
Note 12
6
pF
COUT
Output Capacitance
Note 12
7
pF
CPD
Power Dissipation Capacitance
Note 12, 10 MHz
20
pF
12.VCC = 1.8, 2.5 or 3.3 V; VI = 0 V or VCC.
WAVEFORM 1 − PROPAGATION DELAYS
tR = tF = 2.0ns, 10% to 90%; f = 1MHz; tW = 500ns
VIH
0V
VOH
VOL
An, Bn
Bn, An
tPHL
tPLH
WAVEFORM 2 − OUTPUT ENABLE AND DISABLE TIMES
tR = tF = 2.0ns, 10% to 90%; f = 1MHz; tW = 500ns
VIH
0V
≈ 0V
OEn, T/Rn
An, Bn
tPZH
≈ VCC
tPHZ
tPZL
tPLZ
An, Bn
Vm
Vm
Vm
Vm
Vm
Vm
Figure 4. AC Waveforms
Vm
VOH
Vy
Vx
VOL
Vm
Symbol
VCC
3.3 V ±0.3 V
2.5 V ±0.2 V
1.8 V ±0.15 V
VIH
2.7 V
VCC
VCC
Vm
1.5 V
VCC/2
VCC/2
Vx
VOL + 0.3 V
VOL + 0.15 V
VOL + 0.15 V
Vy
VOH − 0.3 V
VOH − 0.15 V
VOH − 0.15 V


同様の部品番号 - 74ALVC16245DTR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74ALVC16245DGG PHILIPS-74ALVC16245DGG Datasheet
91Kb / 10P
   2.5V/3.3V 16-bit bus transceiver with direction pin 3-State
1998 Jun 29
logo
Nexperia B.V. All right...
74ALVC16245DGG NEXPERIA-74ALVC16245DGG Datasheet
232Kb / 13P
   16-bit transceiver with direction pin; 3-state
Rev. 6 - 5 August 2021
logo
NXP Semiconductors
74ALVC16245DL PHILIPS-74ALVC16245DL Datasheet
91Kb / 10P
   2.5V/3.3V 16-bit bus transceiver with direction pin 3-State
1998 Jun 29
More results

同様の説明 - 74ALVC16245DTR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
74VCX16245 ONSEMI-74VCX16245_06 Datasheet
209Kb / 8P
   Low?뭋oltage 1.8/2.5/3.3V 16?묪it Transceiver
June, 2006 ??Rev. 7
74ALVCH16244 ONSEMI-74ALVCH16244 Datasheet
268Kb / 10P
   Low?뭋oltage 16?묪it Buffer
June, 2006 ??Rev. 2
74ALVC16240 ONSEMI-74ALVC16240 Datasheet
217Kb / 10P
   Low?뭋oltage 16?묪it Buffer
June, 2006 ??Rev. 1
74ALVCH16240 ONSEMI-74ALVCH16240 Datasheet
267Kb / 10P
   Low?뭋oltage 16?묪it Buffer
June, 2006 ??Rev. 3
74ALVC16244 ONSEMI-74ALVC16244 Datasheet
264Kb / 10P
   Low?뭋oltage 16?묪it Buffer
June, 2006 ??Rev. 1
74VCX16244 ONSEMI-74VCX16244_06 Datasheet
217Kb / 9P
   Low?뭋oltage 1.8V/2.5V/3.3V 16?묪it Buffer
June, 2006 ??Rev. 5
74ALVCH16374 ONSEMI-74ALVCH16374 Datasheet
275Kb / 10P
   Low?뭋oltage 16?묪it D?뭈ype Flip?묯lop
June, 2006 ??Rev. 3
74VCXH16244 ONSEMI-74VCXH16244 Datasheet
237Kb / 11P
   Low?뭋oltage 1.8/2.5/3.3V 16?묪it Buffer
June, 2006 ??Rev. 5
74VCXH16240 ONSEMI-74VCXH16240 Datasheet
236Kb / 11P
   Low?뭋oltage 1.8/2.5/3.3V 16?묪it Buffer
June, 2006 ??Rev. 5
74VCX16240 ONSEMI-74VCX16240 Datasheet
217Kb / 9P
   Low?뭋oltage 1.8/2.5/3.3V 16?묪it Buffer
June, 2006 ??Rev. 5
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com