データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BYC5-600P データシート(PDF) 7 Page - NXP Semiconductors

部品番号 BYC5-600P
部品情報  Hyperfast power diode
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BYC5-600P データシート(HTML) 7 Page - NXP Semiconductors

Back Button BYC5-600P_15 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BYC5-600P_15 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BYC5-600P_15 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BYC5-600P_15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BYC5-600P_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BYC5-600P_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BYC5-600P_15 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors BYC5-600P_15 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors BYC5-600P_15 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
NXP Semiconductors
BYC5-600P
Hyperfast power diode
BYC5-600P
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP Semiconductors N.V. 2014. All rights reserved
Product data sheet
24 December 2014
7 / 11
VF (V)
0
4
3
1
2
aaa-015786
4
6
2
8
10
IF
(A)
0
(1)
(2)
(3)
Vo = 1.801 V; Rs = 0.062 Ω
(1) Tj = 150 °C; typical values
(2) Tj = 150 °C; maximum values
(3) Tj = 25 °C; maximum values
Fig. 6. Forward current as a function of forward
voltage
003aac562
trr
time
100 %
25 %
IF
dlF
dt
IR
IRM
Qr
Fig. 7. Reverse recovery definitions; ramp recovery


同様の部品番号 - BYC5-600P_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
WeEn Semiconductors
BYC5-600P WEEN-BYC5-600P Datasheet
438Kb / 10P
   Hyperfast power diode
More results

同様の説明 - BYC5-600P_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
BYC8D-600 PHILIPS-BYC8D-600_15 Datasheet
162Kb / 11P
   Hyperfast power diode
Rev. 01-27 December 2010
BYC10-600P PHILIPS-BYC10-600P_15 Datasheet
186Kb / 9P
   Hyperfast power diode
10 February 2014
BYC20D-600P PHILIPS-BYC20D-600P_15 Datasheet
186Kb / 9P
   Hyperfast power diode
10 February 2014
BYC20X-600P PHILIPS-BYC20X-600P_15 Datasheet
185Kb / 9P
   Hyperfast power diode
4 February 2013
BYC8-600P PHILIPS-BYC8-600P_15 Datasheet
182Kb / 9P
   Hyperfast power diode
3 January 2014
logo
WeEn Semiconductors
BYC5-1200P WEEN-BYC5-1200P Datasheet
338Kb / 10P
   Hyperfast power diode
BYC5D-500 WEEN-BYC5D-500 Datasheet
434Kb / 12P
   Hyperfast power diode
BYC5DX-500 WEEN-BYC5DX-500 Datasheet
367Kb / 12P
   Hyperfast power diode
BYC8-1200P WEEN-BYC8-1200P Datasheet
339Kb / 10P
   Hyperfast power diode
BYC15X-600P WEEN-BYC15X-600P Datasheet
452Kb / 10P
   Hyperfast power diode
BYC20D-600P WEEN-BYC20D-600P Datasheet
432Kb / 10P
   Hyperfast power diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com