データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STK672-110-SL-E データシート(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

部品番号 STK672-110-SL-E
部品情報  2-phase Stepping Motor Driver
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

STK672-110-SL-E データシート(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  STK672-110-SL-E Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor STK672-110-SL-E Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor STK672-110-SL-E Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor STK672-110-SL-E Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor STK672-110-SL-E Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor STK672-110-SL-E Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor STK672-110-SL-E Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor STK672-110-SL-E Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor STK672-110-SL-E Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
STK672-110-SL-E
No. A2139-4/11
Block Diagram
SP 11
F1
F2
F3
F4
+
-
+
-
Vref 12
RESETB 6
CWB 7
GND
SUB
RsB
C1
C2
VrefA
VrefB
RsA
R2
R1
1
CLOCK 9
MODE
A
8
VDD 10
5
AB
4
B
3
BB
2
Excitation mode
selection
Phase advance
counter
Off time
setting
Chopping circuit
Phase excitation
signal generation
Sample Application Circuit
CO3
10
μF
RESETB
5V
RO1
RO2
0.1
μF
CO1
Vref
RO3
5V
D1
CO4
+
+
+
10
μF
9
10
8
7
6
12
1
P.GND
Two-phase stepping motor
VCC
24V
2
3
4
5
A
AB
B
BB
GND
CO2
At least 100
μF
VDD=5V
11
CLOCK
MODE
CWB
STK672-110-SL-E


同様の部品番号 - STK672-110-SL-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
STK672-110-SL-E SANYO-STK672-110-SL-E Datasheet
174Kb / 11P
   Thick-Film Hybrid IC 2-phase Stepping Motor Driver
More results

同様の説明 - STK672-110-SL-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
STK672-630A-E SANYO-STK672-630A-E_11 Datasheet
166Kb / 21P
   2-phase Stepping Motor Driver
STK672-432A-E SANYO-STK672-432A-E_11 Datasheet
165Kb / 21P
   2-phase Stepping Motor Driver
logo
ON Semiconductor
STK672-432A-E ONSEMI-STK672-432A-E Datasheet
150Kb / 21P
   2-phase Stepping Motor Driver
June, 2013
STK672-440A-E ONSEMI-STK672-440A-E Datasheet
150Kb / 21P
   2-phase Stepping Motor Driver
June, 2013
STK672-732A-E ONSEMI-STK672-732A-E Datasheet
143Kb / 19P
   2-phase Stepping Motor Driver
June, 2013
STK672-523-E ONSEMI-STK672-523-E Datasheet
130Kb / 22P
   2-phase Stepping Motor Driver
June, 2013
STK682-010-E ONSEMI-STK682-010-E Datasheet
539Kb / 20P
   2-phase Stepping Motor Driver
December, 2013
STK672-120-SL-E ONSEMI-STK672-120-SL-E Datasheet
174Kb / 11P
   2-phase Stepping Motor Driver
June, 2013
STK672-410C-E ONSEMI-STK672-410C-E Datasheet
134Kb / 19P
   2-phase Stepping Motor Driver
June, 2013
STK672-533-E ONSEMI-STK672-533-E Datasheet
130Kb / 22P
   2-phase Stepping Motor Driver
June, 2013
STK672-612B-E ONSEMI-STK672-612B-E Datasheet
244Kb / 26P
   2-phase Stepping Motor Driver
June, 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com