データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STK672-410C-E データシート(PDF) 8 Page - ON Semiconductor

部品番号 STK672-410C-E
部品情報  2-phase Stepping Motor Driver
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

STK672-410C-E データシート(HTML) 8 Page - ON Semiconductor

Back Button STK672-410C-E Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor STK672-410C-E Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor STK672-410C-E Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor STK672-410C-E Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor STK672-410C-E Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor STK672-410C-E Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor STK672-410C-E Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor STK672-410C-E Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor STK672-410C-E Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 19 page
background image
STK672-410C-E
No.A2138-8/19
M1
M2
M3
RESET
CWB
CLK
A
B
A
0
0
100%
72%
100%
72%
Vref B
Vref A
0
B
1-2 Phase Excitation Timing Chart (M3=0)
W1-2 Phase Excitation Timing Chart (M3=0)
2W1-2 Phase Excitation Timing Chart (M3=0)
4W1-2 Phase Excitation Timing Chart (M3=0)
M1
M2
M3
RESET
CWB
CLK
A
B
A
0
0
100%
72%
55%
41%
21%
93%
84%
100%
72%
55%
41%
21%
93%
84%
Vref A
Vref B
0
1
B
M1
M2
M3
RESET
CWB
CLK
A
B
A
0
1
0
100%
72%
93%
41%
93%
100%
72%
41%
Vref A
Vref B
0
B
M1
M2
M3
RESET
CWB
CLK
A
B
A
0
0
100%
93%
84%
72%
55%
41%
21%
97%
88%
78%
64%
48%
31%
12%
100%
93%
84%
72%
55%
41%
21%
97%
88%
78%
64%
48%
31%
12%
0
1
1
B
Vref A
Vref B


同様の部品番号 - STK672-410C-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
STK672-410C-E SANYO-STK672-410C-E Datasheet
137Kb / 19P
   Thick-Film Hybrid IC 2-phase Stepping Motor Driver
More results

同様の説明 - STK672-410C-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
STK672-630A-E SANYO-STK672-630A-E_11 Datasheet
166Kb / 21P
   2-phase Stepping Motor Driver
STK672-432A-E SANYO-STK672-432A-E_11 Datasheet
165Kb / 21P
   2-phase Stepping Motor Driver
logo
ON Semiconductor
STK672-432A-E ONSEMI-STK672-432A-E Datasheet
150Kb / 21P
   2-phase Stepping Motor Driver
June, 2013
STK672-440A-E ONSEMI-STK672-440A-E Datasheet
150Kb / 21P
   2-phase Stepping Motor Driver
June, 2013
STK672-732A-E ONSEMI-STK672-732A-E Datasheet
143Kb / 19P
   2-phase Stepping Motor Driver
June, 2013
STK672-523-E ONSEMI-STK672-523-E Datasheet
130Kb / 22P
   2-phase Stepping Motor Driver
June, 2013
STK682-010-E ONSEMI-STK682-010-E Datasheet
539Kb / 20P
   2-phase Stepping Motor Driver
December, 2013
STK672-120-SL-E ONSEMI-STK672-120-SL-E Datasheet
174Kb / 11P
   2-phase Stepping Motor Driver
June, 2013
STK672-533-E ONSEMI-STK672-533-E Datasheet
130Kb / 22P
   2-phase Stepping Motor Driver
June, 2013
STK672-612B-E ONSEMI-STK672-612B-E Datasheet
244Kb / 26P
   2-phase Stepping Motor Driver
June, 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com