データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SB30100LYT データシート(PDF) 3 Page - Pan Jit International Inc.

部品番号 SB30100LYT
部品情報  LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
ホームページ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

SB30100LYT データシート(HTML) 3 Page - Pan Jit International Inc.

  SB30100LYT Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. SB30100LYT Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. SB30100LYT Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. SB30100LYT Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
PAGE . 3
December 28,2012-REV.01
SB30100LYT
Part No_packing code_Version
SB30100LYT_T0_00001
SB30100LYT_00001
SB30100LYT_T0_10001
SB30100LYT_10001
For example :
RB500V-40_R2_00001
Part No.
Serial number
Version code means HF
Packing size code means 13"
Packing type means T/R
Packing Code XX
Version Code XXXXX
Packing type
1st Code
Packing size code
2nd Code HF or RoHS 1st Code 2nd~5th Code
Tape and Ammunition Box
(T/B)
A
N/A
0
HF
0
serial number
Tape and Reel
(T/R)
R
7"
1
RoHS
1
serial number
Bulk Packing
(B/P)
B
13"
2
Tube Packing
(T/P)
T
26mm
X
Tape and Reel (Right Oriented)
(TRR)
S
52mm
Y
Tape and Reel (Left Oriented)
(TRL)
L
PANASERT T/B CATHODE UP
(PBCU)
U
FORMING
F
PANASERT T/B CATHODE DOWN
(PBCD)
D


同様の部品番号 - SB30100LYT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Pan Jit International I...
SB30100LYT PANJIT-SB30100LYT_16 Datasheet
140Kb / 4P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SB30100LYT_T0_00001 PANJIT-SB30100LYT_T0_00001 Datasheet
140Kb / 4P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results

同様の説明 - SB30100LYT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Pan Jit International I...
SB30100LYT PANJIT-SB30100LYT_16 Datasheet
140Kb / 4P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR24ALF PANJIT-SR24ALF Datasheet
165Kb / 5P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Jinan Jingheng (Group) ...
SP20U50L JINANJINGHENG-SP20U50L Datasheet
63Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR160L JINANJINGHENG-SR160L Datasheet
63Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR260L JINANJINGHENG-SR260L Datasheet
62Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR540LA JINANJINGHENG-SR540LA Datasheet
66Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR1045L JINANJINGHENG-SR1045L Datasheet
68Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR240SL JINANJINGHENG-SR240SL Datasheet
61Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR260SL JINANJINGHENG-SR260SL Datasheet
61Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR360L JINANJINGHENG-SR360L Datasheet
62Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR1045LCT JINANJINGHENG-SR1045LCT Datasheet
74Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com