データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STB1188 データシート(PDF) 2 Page - AUK corp

部品番号 STB1188
部品情報  PNP Silicon Transistor
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AUK [AUK corp]
ホームページ  https:www.auk.co.kr
Logo AUK - AUK corp

STB1188 データシート(HTML) 2 Page - AUK corp

  STB1188 Datasheet HTML 1Page - AUK corp STB1188 Datasheet HTML 2Page - AUK corp STB1188 Datasheet HTML 3Page - AUK corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
KST-8002-001
2
STB1188
Absolute maximum ratings
(Ta=25
°°°°C)
Characteristic
Symbol
Ratings
Unit
Collector-Base voltage
VCBO
-40
V
Collector-Emitter voltage
VCEO
-32
V
Emitter-Base voltage
VEBO
-5
V
Collector current
IC
-2
A
PC
0.5
Collector dissipation
PC
*
2
W
Junction temperature
Tj
150
°C
Storage temperature
Tstg
-55~150
°C
* : When mounted on 40
×40×0.8mm ceramic substate
Electrical Characteristics
(Ta=25
°°°°C)
Characteristic
Symbol
Test Condition
Min.
Typ.
Max.
Unit
Collector-Base breakdown voltage
BVCBO
IC=-50µA, IE=0
-40
-
-
V
Collector-Emitter breakdown voltage
BVCEO
IC=-1mA, IB=0
-32
-
-
V
Emitter-Base breakdown voltage
BVEBO
IE=-50µA, IC=0
-5
-
-
V
Collector cut-off current
ICBO
VCB=-20V, IE=0
-
-
-1
µA
Emitter cut-off current
IEBO
VEB=-4V, IC=0
-
-
-1
µA
DC current gain
hFE*
VCE=-3V, IC=-0.1A
100
-
320
-
Collector-Emitter on voltage
VCE(sat)
IC=-2A, IB=-200mA
-
-0.5
-0.8
V
Transition frequency
fT
VCB=-5V, IC=-500mA,
f=30MHz
-
150
-
MHz
Collector output capacitance
Cob
VCB=-10V, IE=0, f=1MHz
-
50
-
pF
* : hFE rank / O : 100~200, Y : 160~320


同様の部品番号 - STB1188

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KODENSHI_AUK CORP.
STB1188 KODENSHI-STB1188 Datasheet
309Kb / 4P
   PNP Silicon Transistor
STB1188 KODENSHI-STB1188 Datasheet
290Kb / 5P
   PNP Silicon Transistor
More results

同様の説明 - STB1188

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
BD234 STMICROELECTRONICS-BD234 Datasheet
62Kb / 4P
   SILICON PNP TRANSISTOR
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HMPS6562 HSMC-HMPS6562 Datasheet
38Kb / 4P
   PNP SILICON TRANSISTOR
logo
AUK corp
SRA2201M AUK-SRA2201M Datasheet
52Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2201SF AUK-SRA2201SF Datasheet
51Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2202UF AUK-SRA2202UF Datasheet
193Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2204S AUK-SRA2204S Datasheet
52Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2206 AUK-SRA2206 Datasheet
49Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2206EF AUK-SRA2206EF Datasheet
44Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2206SF AUK-SRA2206SF Datasheet
44Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
STN2907 AUK-STN2907 Datasheet
226Kb / 4P
   PNP Silicon Transistor
STS8550 AUK-STS8550 Datasheet
96Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com