データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SS3003CH-TL-W データシート(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

部品番号 SS3003CH-TL-W
部品情報  Schottky Barrier Diode
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

SS3003CH-TL-W データシート(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  SS3003CH-TL-W Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor SS3003CH-TL-W Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor SS3003CH-TL-W Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor SS3003CH-TL-W Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
7 0.01
23
7 0.1
0
52
23
37 1.0
5
24
16
8
20
12
4
ID00523
IFSM -- t
IS
20ms
t
Current waveform 50Hz sine wave
Time, t -- s
Reverse Voltage, VR -- V
C -- VR
0.1
2
100
2
3
5
5
7
7
3
35 7 1.0
23
52 35
7 10
IT09871
0
0.5
1.5
1.0
2.0
3.5
3.0
2.5
0
20
40
120
100
80
60
140
IT10608
(3)
(1) (2) (4)
Tc -- IO
θ
360°
180°
360°
(1)Rectangular wave θ=60°
(2)Rectangular wave θ=120°
(3)Rectangular wave θ=180°
(4)Sine wave θ=180°
Rectangular
wave
Sine
wave
Average Output Current, IO -- A
*When mounted in reliability
operaion board,
Rth(J-a)=50°C/W
SS3003CH
No.8992-3/4


同様の部品番号 - SS3003CH-TL-W

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
SS3003CH SANYO-SS3003CH Datasheet
43Kb / 3P
   Low VF Schottky Barrier Diode 30V, 3.0A Rectifier
More results

同様の説明 - SS3003CH-TL-W

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
RB070M-30 ROHM-RB070M-30_1 Datasheet
131Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB095B-40 ROHM-RB095B-40_09 Datasheet
451Kb / 4P
   Schottky barrier Diode
RB161L-40 ROHM-RB161L-40_2 Datasheet
161Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB205T-60 ROHM-RB205T-60_10 Datasheet
348Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB215T-60 ROHM-RB215T-60_10 Datasheet
308Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB496EA ROHM-RB496EA_1 Datasheet
195Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB521CS-30 ROHM-RB521CS-30_09 Datasheet
366Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB551V-30 ROHM-RB551V-30_1 Datasheet
132Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX101VA-30 ROHM-RSX101VA-30_1 Datasheet
147Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX301L-30 ROHM-RSX301L-30_1 Datasheet
181Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX301LA-30 ROHM-RSX301LA-30_10 Datasheet
364Kb / 4P
   Schottky barrier diode
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com