データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

JX014 データシート(PDF) 3 Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd

部品番号 JX014
部品情報  Sensitive gate SCRs
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  JIEJIE [JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd]
ホームページ  http://www.jiejie-cn.com
Logo JIEJIE - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd

JX014 データシート(HTML) 3 Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd

  JX014 Datasheet HTML 1Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd JX014 Datasheet HTML 2Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd JX014 Datasheet HTML 3Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd JX014 Datasheet HTML 4Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
JX014 Series
JieJie Microelectronics CO. , Ltd
TEL:+86-513-83639777
- 3 / 4-
http://www.jjwdz.com
PACKAGE MECHANICAL DATA
G
Φ M
ax
2.0
mm
A
N
E
V
D
J
Dimensions
Millimeters
Inches
Ref.
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
N
P
V
4.56
4.56
3.30
0.50
5.00
5.00
3.60
0.60
0.179
0.179
0.130
0.020
0.197
0.197
0.142
0.024
0.60
0.80
1.1
0.043
-
1.27
-
0.050
-
-
-
2.43
-
0.096
-
-
0.36
0.50
0.014
0.020
14.20
11.50
0.453
0.559
2.04
2.66
0.080
0.105
2.50
2.90
0.098
0.114
4.3
0.169
-
-
0.024
0.032
-
-
13.00
0.512
TO-92CR
FIG.1 Maximum power dissipation versus RMS
on-state current
FIG.2: RMS on-state current versus case
temperature
IT(RMS) (A)
P(w)
0
0.25
0.5
0.75
1.0
1.25
0
0.5
1.0
1.5
IT(RMS) (A)
Tc (℃)
0
0.5
0
25
50
75
100
125
1.0
1.5
TO-92CR
SOT-223
α=180°


同様の部品番号 - JX014

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
JX010 JIEJIE-JX010 Datasheet
248Kb / 1P
   SCR Chip
JX011 JIEJIE-JX011 Datasheet
314Kb / 4P
   Sensitive gate SCRs
JX011U JIEJIE-JX011U Datasheet
314Kb / 4P
   Sensitive gate SCRs
More results

同様の説明 - JX014

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Nell Semiconductor Co.,...
1PT NELLSEMI-1PT_18 Datasheet
1Mb / 5P
   Sensitive gate SCRs
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
JX011 JIEJIE-JX011 Datasheet
314Kb / 4P
   Sensitive gate SCRs
logo
Nell Semiconductor Co.,...
2PT NELLSEMI-2PT Datasheet
761Kb / 6P
   Sensitive gate SCRs
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
JX020 JIEJIE-JX020 Datasheet
305Kb / 5P
   Sensitive gate SCRs
JX075 JIEJIE-JX075 Datasheet
427Kb / 6P
   Sensitive gate SCRs
logo
Nell Semiconductor Co.,...
4PT NELLSEMI-4PT_18 Datasheet
758Kb / 7P
   Sensitive gate SCRs
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
JX080 JIEJIE-JX080 Datasheet
319Kb / 5P
   Sensitive gate SCRs
logo
STMicroelectronics
XL0840 STMICROELECTRONICS-XL0840 Datasheet
52Kb / 5P
   SENSITIVE GATE 0.8A SCRs
logo
Nell Semiconductor Co.,...
4PT NELLSEMI-4PT Datasheet
474Kb / 7P
   Sensitive gate SCRs, 4A
1PT06E-T NELLSEMI-1PT06E-T Datasheet
189Kb / 4P
   Sensitive gate SCRs, 1A
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com