データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KBL-1KL3 データシート(PDF) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP.

部品番号 KBL-1KL3
部品情報  Infrared Emitting Diodes(GaAIAs)
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KODENSHI [KODENSHI_AUK CORP.]
ホームページ  http://www.kodenshi.co.kr
Logo KODENSHI - KODENSHI_AUK CORP.

KBL-1KL3 データシート(HTML) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP.

  KBL-1KL3 Datasheet HTML 1Page - KODENSHI_AUK CORP. KBL-1KL3 Datasheet HTML 2Page - KODENSHI_AUK CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
◆ Typical Characteristics
■Power dissipation Vs Ambient temperature
■ Radiant intensity Vs Forward current
■Relative radiant intensity Vs Ambient temperature ■Relative intensity Vs Wavelength
■Forward current Vs Forward voltage
■Sensitivity diagram Vs Angular displacement
KKC-QM-043-2
2/2
KBL-1KL3
Infrared Emitting Diodes(GaAIAs)
40
0
-20
20
0.1
1
(℃)
80
60
100
10
Ambient temperature (Ta)
Forward current (IF)
Ambient temperature (Ta)
Wavelength(λ)
Forward voltage (VF)
Relative intensity(%)
Angle (deg.)
Wavelength(λ)
0
400 500
700
600
800
40
20
60
100
80
(%)
1100
1000
900
(㎚)
Ta=25℃


同様の部品番号 - KBL-1KL3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mini-Circuits
KBL-1.5FT-LOW MINI-KBL-1.5FT-LOW Datasheet
334Kb / 1P
   Armored Test Cable
KBL-1.5FT-LOW++ MINI-KBL-1.5FT-LOW+ Datasheet
334Kb / 1P
   Armored Test Cable
KBL-1M-LOW MINI-KBL-1M-LOW Datasheet
332Kb / 1P
   Armored Test Cable
KBL-1M-LOW++ MINI-KBL-1M-LOW+ Datasheet
332Kb / 1P
   Armored Test Cable
More results

同様の説明 - KBL-1KL3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KFL-1ML-N KODENSHI-KFL-1ML-N Datasheet
67Kb / 4P
   Infrared Emitting Diodes(GaAIAs)
logo
OPTEK Technologies
OP240A OPTEK-OP240A Datasheet
400Kb / 2P
   GAAIAS PLASTIC INFRARED EMITTING DIODES
OP266A OPTEK-OP266A Datasheet
323Kb / 2P
   GAAIAS PLASTIC INFRARED EMITTING DIODES
OP245A OPTEK-OP245A Datasheet
360Kb / 2P
   GAAIAS PLASTIC INFRARED EMITTING DIODES
OP269A OPTEK-OP269A Datasheet
281Kb / 2P
   GaAIAs Plastic Infrared Emitting Diodes
OP240SL OPTEK-OP240SL Datasheet
92Kb / 2P
   GaAIAs Plastic Infrared Emitting Diodes
OP265A OPTEK-OP265A Datasheet
386Kb / 2P
   GaAIAs Plastic Infrared Emitting Diodes
OP268FA OPTEK-OP268FA Datasheet
355Kb / 2P
   GaAIAs Plastic Infrared Emitting Diodes
OP223 OPTEK-OP223 Datasheet
302Kb / 2P
   GAAIAS HERMETIC INFRARED EMITTING DIODES
OP266W OPTEK-OP266W Datasheet
374Kb / 2P
   GaAIAs Plastic Infrared Emitting Diode
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com