データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

BCW68G データシート(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号. BCW68G
部品情報  PNP General-Purpose Amplifier
ダウンロード  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo 

BCW68G Datasheet(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
© 1997 Fairchild Semiconductor Corporation
www.fairchildsemi.com
BCW68G Rev. 1.1.0
5
Typical Performance Characteristics (Continued, f = 1.0 kHz)
Figure 11. Common Emitter Characteristics
Figure 12. Common Emitter Characteristics
Figure 13. Common Emitter Characteristics
12
5
10
20
50
0.1
0.2
0.5
1
2
5
I - COLLECTOR CURRENT (mA)
V
= -10 V
CE
C
T = 25 C
A
o
hoe
h re
h fe
h ie
_
_
_
_
_
_
-20
-16
-12
-8
-4
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
V - COLLECTOR VOLTAGE (V)
I = -10mA
C
CE
T = 25 C
A
o
hoe
h
and h
re
h fe
h ie
oe
h fe
h ie
hre
-40
-20
0
20
40
60
80
100
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
T - AMBIENT TEMPERATURE ( C)
V
= -10 V
CE
A
hoe
h re
h fe
h ie
o
I = -10mA
C
h fe
h ie
h re
hoe


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7 


Datasheet Download




リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn