データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BC807-16W データシート(PDF) 4 Page - Infineon Technologies AG

部品番号 BC807-16W
部品情報  PNP Silicon AF Transistors
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INFINEON [Infineon Technologies AG]
ホームページ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BC807-16W データシート(HTML) 4 Page - Infineon Technologies AG

  BC807-16W Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BC807-16W Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BC807-16W Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BC807-16W Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BC807-16W Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
BC807W, BC808W
Nov-29-2001
4
Permissible Pulse Load
RthJS = f (tp)
10
-6
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
0
s
tp
-1
10
0
10
1
10
2
10
3
10
K/W
0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
0.005
D = 0
Total power dissipation
Ptot = f (TS)
0
20
40
60
80
100
120 °C
150
TS
0
50
100
150
200
mW
300
Permissible Pulse Load
Ptotmax / PtotDC = f (tp)
10
-6
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
0
s
tp
0
10
1
10
2
10
3
10
-
D = 0
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
Collector cutoff current ICBO = f(TA)
VCB = 25V
0
10
EHP00213
A
T
150
0
5
10
Ι
CBO
nA
50
100
1
10
2
10
4
10
˚C
typ
max
103


同様の部品番号 - BC807-16W

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
BC807-16W PHILIPS-BC807-16W Datasheet
61Kb / 8P
   PNP general purpose transistor
1999 May 18
logo
Taiwan Semiconductor Co...
BC807-16W TSC-BC807-16W Datasheet
150Kb / 6P
   200mW, PNP Small Signal Transistor
logo
Siemens Semiconductor G...
BC807-16W SIEMENS-BC807-16W Datasheet
91Kb / 5P
   PNP Silicon AF Transistor (For general AF applications High collector current High current gain)
logo
SUNMATE electronic Co.,...
BC807-16W SUNMATE-BC807-16W Datasheet
612Kb / 3P
   PNP SILICON GENERAL PURPOSE TRANSISTORS
logo
Diotec Semiconductor
BC807-16W DIOTEC-BC807-16W Datasheet
174Kb / 2P
   Surface mount Si-Epitaxial PlanarTransistors
More results

同様の説明 - BC807-16W

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
BCX69 INFINEON-BCX69 Datasheet
45Kb / 4P
   PNP Silicon AF Transistors
Jul-23-2001
logo
Siemens Semiconductor G...
BCX51BCX53 SIEMENS-BCX51BCX53 Datasheet
146Kb / 5P
   PNP Silicon AF Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BC856 INFINEON-BC856 Datasheet
218Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
Dec-11-2001
BCW67 INFINEON-BCW67_07 Datasheet
79Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
2007-04-20
BCX69E6327 INFINEON-BCX69E6327 Datasheet
533Kb / 7P
   PNP Silicon AF Transistors
2011-10-05
BCX52-16-E6327 INFINEON-BCX52-16-E6327 Datasheet
526Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
2011-07-29
BCW67 INFINEON-BCW67 Datasheet
50Kb / 5P
   PNP Silicon AF Transistors
Jul-10-2001
logo
Bruckewell Technology L...
BCX51-BCX53 BWTECH-BCX51-BCX53 Datasheet
587Kb / 6P
   PNP Silicon AF Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BCX53-16E6327 INFINEON-BCX53-16E6327 Datasheet
526Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
2011-07-29
BCW68GE6327 INFINEON-BCW68GE6327 Datasheet
533Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
2011-09-15
logo
Guangdong Kexin Industr...
KC807A KEXIN-KC807A Datasheet
39Kb / 1P
   PNP Silicon AF Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com