データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BCW68 データシート(PDF) 5 Page - Infineon Technologies AG

部品番号 BCW68
部品情報  PNP Silicon AF Transistors
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INFINEON [Infineon Technologies AG]
ホームページ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BCW68 データシート(HTML) 5 Page - Infineon Technologies AG

  BCW68 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BCW68 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BCW68 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BCW68 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BCW68 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
BCW67, BCW68
5
Jul-10-2001
Base-emitter saturation voltage
IC = f (VBEsat), hFE = 10
10
03
BCW 67/68
EHP00401
V
BE sat
10
mA
10
10
10
3
2
1
0
-1
5
5
5
V
12
4
150
25
-50
C
Ι
˚C
˚C
˚C
Collector-emitter saturation voltage
IC = f (VCEsat), hFE = 10
10
0
600
BCW 67/68
EHP00402
V
CE sat
10
mA
10
10
10
3
2
1
0
-1
5
5
5
mV
200
400
800
150
25
-50
C
Ι
˚C
˚C
˚C
DC current gain hFE = f (IC)
VCE = 1V
10
10
10
10
BCW 67/68
EHP00403
h
mA
-1
0
23
FE
3
10
10 2
0
10
5
5
10 1
1
10
5
100
25
-50
55
5
C
Ι
˚C
˚C
˚C


同様の部品番号 - BCW68

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Zetex Semiconductors
BCW68 ZETEX-BCW68 Datasheet
39Kb / 2P
   PNP SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTOR
logo
Shenzhen Luguang Electr...
BCW68 LUGUANG-BCW68 Datasheet
1Mb / 2P
   PNP General Purpose Amplifier
logo
KEC(Korea Electronics)
BCW68 KEC-BCW68 Datasheet
145Kb / 2P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (HIGH CURRENT)
logo
Dongguan Pingjingsemi T...
BCW68 PJSEMI-BCW68 Datasheet
318Kb / 3P
   PNP Silicon Epitaxial Planar Transistor
logo
Diotec Semiconductor
BCW68 DIOTEC-BCW68 Datasheet
182Kb / 2P
   Surface mount Si-Epitaxial PlanarTransistors
More results

同様の説明 - BCW68

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
BCX69 INFINEON-BCX69 Datasheet
45Kb / 4P
   PNP Silicon AF Transistors
Jul-23-2001
logo
Siemens Semiconductor G...
BCX51BCX53 SIEMENS-BCX51BCX53 Datasheet
146Kb / 5P
   PNP Silicon AF Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BC856 INFINEON-BC856 Datasheet
218Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
Dec-11-2001
BCW67 INFINEON-BCW67_07 Datasheet
79Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
2007-04-20
BCX69E6327 INFINEON-BCX69E6327 Datasheet
533Kb / 7P
   PNP Silicon AF Transistors
2011-10-05
BCX52-16-E6327 INFINEON-BCX52-16-E6327 Datasheet
526Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
2011-07-29
logo
Bruckewell Technology L...
BCX51-BCX53 BWTECH-BCX51-BCX53 Datasheet
587Kb / 6P
   PNP Silicon AF Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BCX53-16E6327 INFINEON-BCX53-16E6327 Datasheet
526Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
2011-07-29
BCW68GE6327 INFINEON-BCW68GE6327 Datasheet
533Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
2011-09-15
logo
Guangdong Kexin Industr...
KC807A KEXIN-KC807A Datasheet
39Kb / 1P
   PNP Silicon AF Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com