データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BCW66F データシート(PDF) 4 Page - Infineon Technologies AG

部品番号 BCW66F
部品情報  NPN Silicon AF Transistor
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INFINEON [Infineon Technologies AG]
ホームページ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BCW66F データシート(HTML) 4 Page - Infineon Technologies AG

  BCW66F Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BCW66F Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BCW66F Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BCW66F Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BCW66F Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
BCW65, BCW66
4
Jul-10-2001
Transition frequency fT = f (IC)
VCE = 5V
10
EHP00391
BCW 65/66
03
10
mA
1
10
3
10
5
5
10
1
10
2
10
2
C
T
f
MHz
Ι
Total power dissipation Ptot = f(TS)
0
15
30
45
60
75
90
105 120 °C 150
TS
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
mW
360
Permissible pulse load
Ptotmax / PtotDC = f (tp)
10
EHP00392
BCW 65/66
-6
0
10
5
D =
5
10
1
5
10
2
3
10
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
0
s
0
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
t p
=
D
T
t p
T
tot max
tot
P
DC
P
p
t
Collector cutoff current ICBO = f (TA)
VCB = VCEmax
10
0
50
100
150
BCW 65/66
EHP00393
T
A
5
10
10
nA
10
Ι
CB0
5
5
5
10
10
5
4
3
2
1
0
max
typ
˚C


同様の部品番号 - BCW66F

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
BCW66F STMICROELECTRONICS-BCW66F Datasheet
39Kb / 4P
   SMALL SIGNAL NPN TRANSISTORS
logo
Guangdong Kexin Industr...
BCW66F KEXIN-BCW66F Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
logo
Zetex Semiconductors
BCW66F ZETEX-BCW66F Datasheet
39Kb / 2P
   NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTOR
logo
Guangdong Kexin Industr...
BCW66F KEXIN-BCW66F Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
logo
Siemens Semiconductor G...
BCW66F SIEMENS-BCW66F Datasheet
134Kb / 6P
   NPN Silicon AF Transistors (For general AF applications High current gain)
More results

同様の説明 - BCW66F

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
BCP68 INFINEON-BCP68 Datasheet
43Kb / 4P
   NPN Silicon AF Transistor
Nov-29-2001
BCP68-25 INFINEON-BCP68-25 Datasheet
518Kb / 6P
   NPN Silicon AF Transistor
2008-10-10
SMBTA06 INFINEON-SMBTA06 Datasheet
125Kb / 4P
   NPN Silicon AF Transistor
Feb-20-2002
logo
Siemens Semiconductor G...
SMBTA20 SIEMENS-SMBTA20 Datasheet
146Kb / 4P
   NPN Silicon AF Transistor
logo
Infineon Technologies A...
BC817K-40E6327 INFINEON-BC817K-40E6327 Datasheet
863Kb / 11P
   NPN Silicon AF Transistor
2011-09-19
BC817-25WE6327 INFINEON-BC817-25WE6327 Datasheet
858Kb / 11P
   NPN Silicon AF Transistor
2011-09-19
BC817SU INFINEON-BC817SU_10 Datasheet
537Kb / 6P
   NPN Silicon AF Transistor
2011-08-30
logo
Siemens Semiconductor G...
SMBTA06M SIEMENS-SMBTA06M Datasheet
31Kb / 4P
   NPN Silicon AF Transistor
logo
Infineon Technologies A...
BC817SU INFINEON-BC817SU_08 Datasheet
532Kb / 6P
   NPN Silicon AF Transistor
2008-10-20
BC817-16 INFINEON-BC817-16 Datasheet
864Kb / 11P
   NPN Silicon AF Transistor
2008-04-11
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com