データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STFI10NK60Z データシート(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

部品番号 STFI10NK60Z
部品情報  Extremely high dv/dt capability
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STFI10NK60Z データシート(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  STFI10NK60Z Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STFI10NK60Z Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STFI10NK60Z Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STFI10NK60Z Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STFI10NK60Z Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STFI10NK60Z Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STFI10NK60Z Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STFI10NK60Z Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STFI10NK60Z Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 13 page
background image
Contents
STFI10NK60Z
2/13
Doc ID 018968 Rev 3
Contents
1
Electrical ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.1
Electrical characteristics (curves)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3
Test circuits
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4
Package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12


同様の部品番号 - STFI10NK60Z

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STFI10N62K3 STMICROELECTRONICS-STFI10N62K3 Datasheet
954Kb / 17P
   N-channel 620 V, 0.68 廓 typ., 8.4 A SuperMESH3?
STFI10N65K3 STMICROELECTRONICS-STFI10N65K3 Datasheet
958Kb / 17P
   N-channel 650 V, 0.75 Ohm typ., 10 A Zener-protected SuperMESH3 Power MOSFET in TO-220FP, I2PAKFP and TO-220 packages
STFI10N65K3 STMICROELECTRONICS-STFI10N65K3 Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 650 V, 0.75 廓 typ., 10 A SuperMESH3??Power MOSFETs in D2PAK, TO-220FP, I2PAKFP and TO-220 packages
August 2013 Rev 4
More results

同様の説明 - STFI10NK60Z

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Silikron Semiconductor ...
SSF7N60 SILIKRON-SSF7N60 Datasheet
439Kb / 6P
   Extremely high dv/dt capability
SSF2715 SILIKRON-SSF2715 Datasheet
452Kb / 6P
   Extremely high dv/dt capability
SSF8N60 SILIKRON-SSF8N60 Datasheet
440Kb / 6P
   Extremely high dv/dt capability
SSF8N65 SILIKRON-SSF8N65 Datasheet
439Kb / 6P
   Extremely high dv/dt capability
logo
STMicroelectronics
STB9NK80Z STMICROELECTRONICS-STB9NK80Z Datasheet
987Kb / 15P
   Extremely high dv/dt capability
logo
Silikron Semiconductor ...
SSF4N60 SILIKRON-SSF4N60 Datasheet
654Kb / 6P
   Extremely high dv/dt capability
logo
STMicroelectronics
STB6N52K3 STMICROELECTRONICS-STB6N52K3 Datasheet
1Mb / 22P
   Extremely high dv/dt capability
March 2011 Rev 2
STP35N60DM2 STMICROELECTRONICS-STP35N60DM2 Datasheet
733Kb / 13P
   Extremely high dv/dt ruggedness
STW72N60DM2AG STMICROELECTRONICS-STW72N60DM2AG Datasheet
728Kb / 12P
   Extremely high dv/dt ruggedness
December 2015 Rev 4
STP45N60DM2AG STMICROELECTRONICS-STP45N60DM2AG Datasheet
420Kb / 13P
   Extremely high dv/dt ruggedness
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com