データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TS820-600T データシート(PDF) 3 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

部品番号 TS820-600T
部品情報  8A SCRs
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.

TS820-600T データシート(HTML) 3 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

  TS820-600T Datasheet HTML 1Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TS820-600T Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TS820-600T Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TS820-600T Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TS820-600T Datasheet HTML 5Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TS820-600T Datasheet HTML 6Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TS820-600T Datasheet HTML 7Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TS820-600T Datasheet HTML 8Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TS820-600T Datasheet HTML 9Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
TN8, TS8 and TYNx08 Series
3/9
PRODUCT SELECTOR
ORDERING INFORMATION
Part Number
Voltage (xxx)
Sensitivity
Package
600 V
700 V
800 V
1000 V
TN805-xxxB
X
X
5 mA
DPAK
TN805-xxxH
X
X
5 mA
IPAK
TN815-xxxB
X
X
15 mA
DPAK
TN815-xxxH
X
X
15 mA
IPAK
TS820-xxxB
X
X
0.2 mA
DPAK
TS820-xxxH
X
X
0.2 mA
IPAK
TS820-xxxT
X
X
0.2 mA
TO-220AB
TYNx08
X
X
X
15 mA
TO-220AB
TN
8
05
-
600
B (-TR)
STANDARD
SCR
SERIES
CURRENT: 8A
SENSITIVITY:
05: 5mA
15: 15mA
VOLTAGE:
600: 600V
800: 800V
PACKAGE:
B: DPAK
H: IPAK
PACKING MODE:
Blank: Tube
-TR: DPAK Tape & Reel
TS
8 20 -
600 B (-TR)
SENSITIVE
SCR
SERIES
CURRENT: 8A
SENSITIVITY:
20: 200µA
VOLTAGE:
600: 600V
700: 700V
PACKAGE:
B: DPAK
H: IPAK
T: TO-220AB
PACKING MODE:
Blank: Tube
-TR: DPAK Tape & Reel
VOLTAGE:
6: 600V
8: 800V
10: 1000V
STANDARD
SCR
SERIES
CURRENT: 8A
TYN
6
08
(RG)
PACKING MODE
Blank: Bulk
RG: Tube
www.kersemi.com
资料提供:可控硅在线 http://www.kkg.com.cn


同様の部品番号 - TS820-600T

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
TS820-600T TGS-TS820-600T Datasheet
98Kb / 1P
   8A SCRs
logo
STMicroelectronics
TS820-600T STMICROELECTRONICS-TS820-600T Datasheet
160Kb / 13P
   Sensitive and standard 8 A SCRs
logo
Kersemi Electronic Co.,...
TS820-600T KERSEMI-TS820-600T Datasheet
486Kb / 9P
   8A SCR
logo
STMicroelectronics
TS820-600T-TR STMICROELECTRONICS-TS820-600T-TR Datasheet
162Kb / 9P
   8A SCRs
More results

同様の説明 - TS820-600T

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
TN8 STMICROELECTRONICS-TN8 Datasheet
162Kb / 9P
   8A SCRs
TN8 STMICROELECTRONICS-TN8_06 Datasheet
125Kb / 10P
   8A SCRS
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
TS820-600B-TR TGS-TS820-600B-TR Datasheet
102Kb / 1P
   8A SCRs
TS820-600T TGS-TS820-600T Datasheet
98Kb / 1P
   8A SCRs
logo
Nell Semiconductor Co.,...
8PT NELLSEMI-8PT Datasheet
413Kb / 7P
   Sensitive and Standard SCRs, 8A
8PT NELLSEMI-8PT_14 Datasheet
414Kb / 7P
   Sensitive and Standard SCRs, 8A
8PT06AI-S NELLSEMI-8PT06AI-S Datasheet
1Mb / 7P
   Sensitive and Standard SCRs, 8A
logo
Unisonic Technologies
BT169B-T92-B UTC-BT169B-T92-B Datasheet
345Kb / 6P
   SCRS
logo
Central Semiconductor C...
2N660 CENTRAL-2N660 Datasheet
58Kb / 1P
   SCRs
logo
Unisonic Technologies
BT151 UTC-BT151_10 Datasheet
211Kb / 5P
   SCRS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com