データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF9540S データシート(PDF) 7 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

部品番号 IRF9540S
部品情報  Available in Tape and Reel
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.

IRF9540S データシート(HTML) 7 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

  IRF9540S Datasheet HTML 1Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF9540S Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF9540S Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF9540S Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF9540S Datasheet HTML 5Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF9540S Datasheet HTML 6Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF9540S Datasheet HTML 7Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF9540S Datasheet HTML 8Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
Fig. 14 - For P-Channel
P.W.
Period
dI/dt
Diode recovery
dV/dt
Body diode forward drop
Body diode forward
current
Driver gate drive
Inductor current
D =
P.W.
Period
+
-
-
+
Peak Diode Recovery dV/dt Test Circuit
• dV/dt controlled by R
g
• D.U.T. - device under test
D.U.T.
Circuit layout considerations
• Low stray inductance
• Ground plane
• Low leakage inductance
current transformer
R
g
• Compliment N-Channel of D.U.T. for driver
V
DD
• I
SD controlled by duty factor “D”
Note
Note
a. V
GS = - 5 V for logic level and - 3 V drive devices
V
GS = - 10 V
a
D.U.T. l
SD waveform
D.U.T. V
DS waveform
V
DD
Re-applied
voltage
Ripple
≤ 5 %
I
SD
Reverse
recovery
current
IRF9540S, SiHF9540S
2014-8-28
7
www.kersemi.com


同様の部品番号 - IRF9540S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF9540S IRF-IRF9540S Datasheet
198Kb / 6P
   HEXFET Power MOSFET
logo
Vishay Siliconix
IRF9540S VISHAY-IRF9540S Datasheet
176Kb / 9P
   Power MOSFET
Rev. C, 30-May-11
IRF9540S VISHAY-IRF9540S Datasheet
203Kb / 10P
   Power MOSFET
09-Jul-2021
IRF9540S VISHAY-IRF9540S Datasheet
206Kb / 9P
   Power MOSFET
01-Jan-2022
logo
International Rectifier
IRF9540SPBF IRF-IRF9540SPBF Datasheet
326Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
More results

同様の説明 - IRF9540S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF840S KERSEMI-IRF840S Datasheet
1Mb / 7P
   Available in Tape and Reel
IRF830S KERSEMI-IRF830S Datasheet
800Kb / 8P
   Available in Tape and Reel
logo
Anaren Microwave
XDL21-6-117 ANAREN-XDL21-6-117 Datasheet
363Kb / 3P
   Available in Tape & Reel
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTL1N60 DINTEK-DTL1N60 Datasheet
3Mb / 12P
   Power MOSFET Available in Tape and Reel
DTL2N60 DINTEK-DTL2N60_13 Datasheet
3Mb / 11P
   Power MOSFET Available in Tape and Reel
logo
M/A-COM Technology Solu...
MABA-011016 MA-COM-MABA-011016 Datasheet
665Kb / 5P
   Available on tape and reel
MACP-011032 MA-COM-MACP-011032 Datasheet
676Kb / 5P
   Available on Tape and Reel
MACP-011037 MA-COM-MACP-011037 Datasheet
552Kb / 5P
   Available on Tape and Reel
logo
SunLED Corporation
XLCBD12W SUNLED-XLCBD12W Datasheet
231Kb / 3P
   Available on tape and reel
XLFBB12W SUNLED-XLFBB12W Datasheet
230Kb / 3P
   Available on tape and reel
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com