データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRFB4019PBF データシート(PDF) 3 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

部品番号 IRFB4019PBF
部品情報  Key Parameters Optimized for Class-D Audio Amplifier Applications
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.

IRFB4019PBF データシート(HTML) 3 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

  IRFB4019PBF Datasheet HTML 1Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRFB4019PBF Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRFB4019PBF Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRFB4019PBF Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRFB4019PBF Datasheet HTML 5Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRFB4019PBF Datasheet HTML 6Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRFB4019PBF Datasheet HTML 7Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
Fig 4. Normalized On-Resistance vs. Temperature
Fig 6. Typical Gate Charge vs.Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance vs.Drain-to-Source Voltage
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.01
0.1
1
10
100
≤ 60µs PULSE WIDTH
Tj = 25°C
5.0V
VGS
TOP
15V
12V
10V
8.0V
7.0V
6.0V
5.5V
BOTTOM
5.0V
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
≤ 60µs PULSE WIDTH
Tj = 175°C
5.0V
VGS
TOP
15V
12V
10V
8.0V
7.0V
6.0V
5.5V
BOTTOM
5.0V
2
4
6
8
10
VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
0.1
1.0
10.0
100.0
VDS = 25V
≤ 60µs PULSE WIDTH
TJ = 25°C
TJ = 175°C
-60 -40 -20 0
20 40 60 80 100 120 140 160 180
TJ, Junction Temperature (°C)
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
ID = 10A
VGS = 10V
1
10
100
1000
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
10
100
1000
10000
Coss
Crss
Ciss
VGS = 0V,
f = 1 MHZ
Ciss = Cgs + Cgd, Cds SHORTED
Crss = Cgd
Coss = Cds + Cgd
0
5
10
15
20
QG Total Gate Charge (nC)
0
4
8
12
16
20
VDS= 120V
VDS= 75V
VDS= 30V
ID= 10A
IRFB4019PBF
2014-8-13
www.kersemi.com
3


同様の部品番号 - IRFB4019PBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRFB4019PBF IRF-IRFB4019PBF Datasheet
278Kb / 7P
   DIGITAL AUDIO MOSFET
IRFB4019PBF IRF-IRFB4019PBF Datasheet
287Kb / 8P
   Low QRR for Better THD and Lower EMI
IRFB4019PBF IRF-IRFB4019PBF_15 Datasheet
287Kb / 8P
   Low QRR for Better THD and Lower EMI
More results

同様の説明 - IRFB4019PBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7665S2PBF IRF-IRF7665S2PBF Datasheet
253Kb / 9P
   Key parameters optimized for Class-D audio amplifier applications
IRFS5615PBF IRF-IRFS5615PBF_15 Datasheet
351Kb / 9P
   Key Parameters Optimized for Class-D Audio Amplifier Applications
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFB4212 KERSEMI-IRFB4212 Datasheet
832Kb / 7P
   Key parameters optimized for Class-D audio amplifier applications
IRFB4212PBF KERSEMI-IRFB4212PBF Datasheet
832Kb / 7P
   Key parameters optimized for Class-D audio amplifier applications
logo
International Rectifier
IRFS4020PBF IRF-IRFS4020PBF_15 Datasheet
337Kb / 9P
   Key parameters optimized for Class-D audio amplifier applications
IRFB5615PBF IRF-IRFB5615PBF_15 Datasheet
277Kb / 7P
   Key Parameters Optimized for Class-D Audio Amplifier Applications
IRFB5620PBF IRF-IRFB5620PBF_15 Datasheet
274Kb / 7P
   Key Parameters Optimized for Class-D Audio Amplifier Applications
IRFB4020PBF IRF-IRFB4020PBF_15 Datasheet
647Kb / 8P
   Key parameters optimized for Class-D audio amplifier applications
IRFB4212PBF IRF-IRFB4212PBF_15 Datasheet
298Kb / 8P
   Key parameters optimized for Class-D audio amplifier applications
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFB4019 KERSEMI-IRFB4019 Datasheet
831Kb / 7P
   Key Parameters Optimized for Class-D Audio
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com