データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SPI47N10L データシート(PDF) 6 Page - Infineon Technologies AG

部品番号 SPI47N10L
部品情報  SIPMOS Power-Transistor
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INFINEON [Infineon Technologies AG]
ホームページ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

SPI47N10L データシート(HTML) 6 Page - Infineon Technologies AG

  SPI47N10L Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG SPI47N10L Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG SPI47N10L Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG SPI47N10L Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG SPI47N10L Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG SPI47N10L Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG SPI47N10L Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG SPI47N10L Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
2001-08-24
Page 6
Preliminary data
SPI47N10L
SPP47N10L,SPB47N10L
9 Drain-source on-state resistance
RDS(on) = f (Tj)
parameter : ID = 33 A, VGS = 4.5 V
-60
-20
20
60
100
140 °C
200
Tj
0
20
40
60
80
100
120
140
m

170
SPP47N10L
typ
98%
10 Gate threshold voltage
VGS(th) = f (Tj)
parameter: VGS = VDS, ID = 2 mA
-60
-20
20
60
100
140 °C
200
Tj
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.4
V
3
min
typ
max
11 Typ. capacitances
C = f (VDS)
parameter: VGS=0V, f=1 MHz
0
5
10
15
20
25
30
V
40
VDS
2
10
3
10
4
10
pF
Ciss
Coss
Crss
12 Forward character. of reverse diode
IF = f (VSD)
parameter: Tj , tp = 80 µs
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2
2.4
V
3
VSD
0
10
1
10
2
10
3
10
A
SPP47N10L
T
j = 25 °C typ
T
j = 25 °C (98%)
T
j = 175 °C typ
T
j = 175 °C (98%)


同様の部品番号 - SPI47N10L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
SPI47N10L INFINEON-SPI47N10L Datasheet
114Kb / 8P
   SIPMOS짰 Power-Transistor
2002-01-09
SPI47N10L INFINEON-SPI47N10L_02 Datasheet
114Kb / 8P
   SIPMOS짰 Power-Transistor
2002-01-09
More results

同様の説明 - SPI47N10L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
BUZ31SMD INFINEON-BUZ31SMD Datasheet
909Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPP30N03 INFINEON-SPP30N03 Datasheet
560Kb / 14P
   SIPMOS Power Transistor
06.99
SPB10N10L INFINEON-SPB10N10L Datasheet
240Kb / 8P
   SIPMOS Power-Transistor
2005-02-14
BUZ31L INFINEON-BUZ31L Datasheet
88Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
BUZ323 INFINEON-BUZ323 Datasheet
114Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor
03/99
SPD07N20 INFINEON-SPD07N20 Datasheet
120Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPD10N10 INFINEON-SPD10N10 Datasheet
125Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPI70N10L INFINEON-SPI70N10L Datasheet
514Kb / 8P
   SIPMOS Power-Transistor
2001-08-24
logo
Siemens Semiconductor G...
SPD23N05 SIEMENS-SPD23N05 Datasheet
148Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
SPD31N05 SIEMENS-SPD31N05 Datasheet
134Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
logo
Infineon Technologies A...
BUZ72L INFINEON-BUZ72L Datasheet
87Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com