データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SPI21N50C3 データシート(PDF) 9 Page - Infineon Technologies AG

部品番号 SPI21N50C3
部品情報  Cool MOS??Power Transistor
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INFINEON [Infineon Technologies AG]
ホームページ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

SPI21N50C3 データシート(HTML) 9 Page - Infineon Technologies AG

Back Button SPI21N50C3 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG SPI21N50C3 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG SPI21N50C3 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG SPI21N50C3 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG SPI21N50C3 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG SPI21N50C3 Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG SPI21N50C3 Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG SPI21N50C3 Datasheet HTML 12Page - Infineon Technologies AG SPI21N50C3 Datasheet HTML 13Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 13 page
background image
2003-07-02
Page 9
SPP21N50C3, SPB21N50C3
SPI21N50C3, SPA21N50C3
Final data
17 Avalanche power losses
PAR = f (f )
parameter: EAR=1mJ
10
4
10
5
10
6
Hz
f
0
100
200
300
W
500
18 Typ. capacitances
C = f (VDS)
parameter: VGS=0V, f=1 MHz
0
100
200
300
V
500
VDS
0
10
1
10
2
10
3
10
4
10
5
10
pF
Ciss
Coss
Crss
19 Typ. Coss stored energy
Eoss=f(VDS)
0
50 100 150 200 250 300 350 400 V 500
VDS
0
2
4
6
µJ
10


同様の部品番号 - SPI21N50C3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
SPI21N50C3 INFINEON-SPI21N50C3 Datasheet
2Mb / 14P
   New revolutionary high voltage technology Worldwide best RDS(on) in TO 220 Ultra low gate charge
Rev. 3.0 2007-08-30
SPI21N50C3 INFINEON-SPI21N50C3 Datasheet
756Kb / 14P
   Cool MOS??Power Transistor Feature New revolutionary high voltage technology
Rev. 3.2 2009-12-22
logo
Inchange Semiconductor ...
SPI21N50C3 ISC-SPI21N50C3 Datasheet
355Kb / 3P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

同様の説明 - SPI21N50C3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
SPP07N60C3 INFINEON-SPP07N60C3 Datasheet
374Kb / 14P
   Cool MOS??Power Transistor
Rev. 2.1 2004-04-07
SPP08N50C3 INFINEON-SPP08N50C3 Datasheet
265Kb / 13P
   Cool MOS??Power Transistor
2003-06-27
SPW52N50C3 INFINEON-SPW52N50C3 Datasheet
252Kb / 11P
   Cool MOS??Power Transistor
Rev. 2.0 2004-03-16
SPU02N60S5 INFINEON-SPU02N60S5 Datasheet
251Kb / 10P
   Cool MOS??Power Transistor
2004-03-30
SPW11N60S5 INFINEON-SPW11N60S5 Datasheet
251Kb / 11P
   Cool MOS??Power Transistor
Rev. 2.1 2004-03-30
SPW15N60C3 INFINEON-SPW15N60C3 Datasheet
240Kb / 11P
   Cool MOS Power Transistor
2003-09-17
SPW16N50C3 INFINEON-SPW16N50C3 Datasheet
244Kb / 11P
   Cool MOS Power Transistor
2003-06-30
SPW17N80C3 INFINEON-SPW17N80C3 Datasheet
257Kb / 11P
   Cool MOS??Power Transistor
Rev. 2.1 2004-03-03
SPW32N50C3 INFINEON-SPW32N50C3 Datasheet
257Kb / 11P
   Cool MOS Power Transistor
Rev. 2.0 Page 2004-03-16
SPD01N60C3 INFINEON-SPD01N60C3 Datasheet
910Kb / 11P
   Cool MOS??Power Transistor
Rev. 2.5 2008-04-07
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com