データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SPW47N60S5 データシート(PDF) 6 Page - Infineon Technologies AG

部品番号 SPW47N60S5
部品情報  Cool MOS Power Transistor
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INFINEON [Infineon Technologies AG]
ホームページ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

SPW47N60S5 データシート(HTML) 6 Page - Infineon Technologies AG

Back Button SPW47N60S5 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG SPW47N60S5 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG SPW47N60S5 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG SPW47N60S5 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG SPW47N60S5 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG SPW47N60S5 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG SPW47N60S5 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG SPW47N60S5 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG SPW47N60S5 Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
2003-07-02
Page 6
SPW47N60S5
Final data
5 Typ. drain-source on resistance
RDS(on)=f(ID)
parameter: Tj=150°C, VGS
0
20
40
60
80
A
110
ID
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
m
0.5
9V
10V
12V
20V
6V
6.5V
7V
7.5V
8V
8.5V
6 Drain-source on-state resistance
RDS(on) = f (Tj)
parameter : ID = 30 A, VGS = 10 V
-60
-20
20
60
100
°C
180
Tj
0
0.04
0.08
0.12
0.16
0.2
0.24
0.28
0.32
0.38
SPW47N60S5
typ
98%
7 Typ. transfer characteristics
ID= f ( VGS ); VDS≥ 2 x ID x RDS(on)max
parameter: tp = 10 µs
0
2
4
6
8
10
12
14
V
18
VGS
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
A
220
8 Typ. gate charge
VGS = f (QGate)
parameter: ID = 47 A pulsed
0
40
80
120 160 200 240 280 nC
360
QGate
0
2
4
6
8
10
12
V
16
SPW47N60S5
0.2 V
DS max
0.8 V
DS max


同様の部品番号 - SPW47N60S5

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
SPW47N60C2 INFINEON-SPW47N60C2 Datasheet
121Kb / 11P
   Cool MOS??Power Transistor
2002-10-07
SPW47N60C3 INFINEON-SPW47N60C3 Datasheet
243Kb / 13P
   Cool MOS Power Transistor
2003-11-06
SPW47N60C3 INFINEON-SPW47N60C3 Datasheet
834Kb / 14P
   Cool MOS Power Transistor
2008-02-11 revision:2.6
logo
Inchange Semiconductor ...
SPW47N60C3 ISC-SPW47N60C3 Datasheet
335Kb / 2P
   N-Channel MOSFET Transistor
logo
Infineon Technologies A...
SPW47N60C3 INFINEON-SPW47N60C3_08 Datasheet
834Kb / 14P
   Cool MOS Power Transistor
2008-02-11 revision:2.6
More results

同様の説明 - SPW47N60S5

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
SPP07N60C3 INFINEON-SPP07N60C3 Datasheet
374Kb / 14P
   Cool MOS??Power Transistor
Rev. 2.1 2004-04-07
SPP08N50C3 INFINEON-SPP08N50C3 Datasheet
265Kb / 13P
   Cool MOS??Power Transistor
2003-06-27
SPP21N50C3 INFINEON-SPP21N50C3 Datasheet
341Kb / 13P
   Cool MOS??Power Transistor
2003-07-02
SPW52N50C3 INFINEON-SPW52N50C3 Datasheet
252Kb / 11P
   Cool MOS??Power Transistor
Rev. 2.0 2004-03-16
SPU02N60S5 INFINEON-SPU02N60S5 Datasheet
251Kb / 10P
   Cool MOS??Power Transistor
2004-03-30
SPW11N60S5 INFINEON-SPW11N60S5 Datasheet
251Kb / 11P
   Cool MOS??Power Transistor
Rev. 2.1 2004-03-30
SPW15N60C3 INFINEON-SPW15N60C3 Datasheet
240Kb / 11P
   Cool MOS Power Transistor
2003-09-17
SPW16N50C3 INFINEON-SPW16N50C3 Datasheet
244Kb / 11P
   Cool MOS Power Transistor
2003-06-30
SPW17N80C3 INFINEON-SPW17N80C3 Datasheet
257Kb / 11P
   Cool MOS??Power Transistor
Rev. 2.1 2004-03-03
SPW32N50C3 INFINEON-SPW32N50C3 Datasheet
257Kb / 11P
   Cool MOS Power Transistor
Rev. 2.0 Page 2004-03-16
SPD01N60C3 INFINEON-SPD01N60C3 Datasheet
910Kb / 11P
   Cool MOS??Power Transistor
Rev. 2.5 2008-04-07
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com